データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BAR-14-1-E6327 データシート(PDF) 5 Page - Infineon Technologies AG

部品番号 BAR-14-1-E6327
部品情報  Silicon PIN Diode
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  INFINEON [Infineon Technologies AG]
ホームページ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BAR-14-1-E6327 データシート(HTML) 5 Page - Infineon Technologies AG

  BAR-14-1-E6327 Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG BAR-14-1-E6327 Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG BAR-14-1-E6327 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG BAR-14-1-E6327 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG BAR-14-1-E6327 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG BAR-14-1-E6327 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG BAR-14-1-E6327 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
2007-04-19
5
BAR1.../BAR61...
Package SOT143
Package Outline
Foot Print
Marking Layout (Example)
Standard Packing
Reel ø180 mm = 3.000 Pieces/Reel
Reel ø330 mm = 10.000 Pieces/Reel
RF s
2005, June
Date code (YM)
BFP181
Type code
Pin 1
0.8
0.8
1.2
1.2
0.8
0.8
0.8 -0.05
+0.1
1.9
1.7
±0.1
2.9
+0.1
-0.05
0.4
0.1 MAX.
12
3
4
0.25 M B
±0.1
1
0.2
A
M
0.2
A
0...8˚
0.08...0.1
5
4
3.15
Pin 1
0.2
1.15
B
Manufacturer


同様の部品番号 - BAR-14-1-E6327

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Edal Industries, Inc.
BAR-223-20 EDAL-BAR-223-20 Datasheet
731Kb / 2P
   Sub-Miniature High Voltage Rectifiers
BAR-223-25 EDAL-BAR-223-25 Datasheet
731Kb / 2P
   Sub-Miniature High Voltage Rectifiers
logo
Infineon Technologies A...
BAR-50-02V-H6327 INFINEON-BAR-50-02V-H6327 Datasheet
982Kb / 12P
   Silicon PIN Diodes
2011-07-18
BAR-63-02V-H6327 INFINEON-BAR-63-02V-H6327 Datasheet
1Mb / 16P
   Silicon PIN Diodes
2011-07-18
BAR-64-05-E6327 INFINEON-BAR-64-05-E6327 Datasheet
1Mb / 15P
   Silicon PIN Diode
2013-06-10
More results

同様の説明 - BAR-14-1-E6327

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Leshan Radio Company
MMBV3700LT1 LRC-MMBV3700LT1 Datasheet
57Kb / 2P
   Silicon Pin Diode
logo
NXP Semiconductors
BAP70-02 PHILIPS-BAP70-02 Datasheet
53Kb / 8P
   Silicon PIN diode
2002 Aug 06
BAP1321-01 PHILIPS-BAP1321-01 Datasheet
75Kb / 7P
   Silicon PIN diode
2001 Nov 01
logo
Siemens Semiconductor G...
BA886 SIEMENS-BA886 Datasheet
26Kb / 2P
   Silicon PIN Diode
logo
NXP Semiconductors
BAP1321-03 PHILIPS-BAP1321-03 Datasheet
66Kb / 7P
   Silicon PIN diode
2004 Feb 17
logo
Vishay Siliconix
S391D VISHAY-S391D Datasheet
45Kb / 3P
   Silicon PIN Diode
Rev. 2, 09-Apr-99
S392D VISHAY-S392D Datasheet
46Kb / 3P
   Silicon PIN Diode
Rev. 2, 09-Apr-99
logo
Leshan Radio Company
BAP65-02 LRC-BAP65-02 Datasheet
108Kb / 2P
   Silicon PIN diode
logo
NXP Semiconductors
BAP64-02 PHILIPS-BAP64-02 Datasheet
53Kb / 8P
   Silicon PIN diode
1999 Sep 21
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
BAP70-05_2015 JMNIC-BAP70-05_2015 Datasheet
55Kb / 7P
   Silicon PIN diode
BAP1321-02_2015 JMNIC-BAP1321-02_2015 Datasheet
73Kb / 8P
   Silicon PIN diode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com