データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FAN4810 データシート(PDF) 11 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 FAN4810
部品情報  Power Factor Correction Controller
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FAN4810 データシート(HTML) 11 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button FAN4810 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FAN4810 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FAN4810 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FAN4810 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor FAN4810 Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor FAN4810 Datasheet HTML 11Page - Fairchild Semiconductor FAN4810 Datasheet HTML 12Page - Fairchild Semiconductor FAN4810 Datasheet HTML 13Page - Fairchild Semiconductor FAN4810 Datasheet HTML 14Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 14 page
background image
PRODUCT SPECIFICATION
FAN4810
REV. 1.0.12 9/24/03
11
Figure 4. 125W Power Factor Corrected Power Supply Using AN42046
AC INPUT
15
85 TO 260 V
D1
1
2
3
4
5
6
7
8
16
14
13
12
11
10
9
71.5K
Ω R12
C6
C7
1.5nF
C19
1.0
µF
15V
Zener
C20
1.0
µF
(not used)
F1 3.15A
KBLD6
IN5406
15L9R482
3.1mH
L1
+
+
+
BR1
FAN4810
-
+
~
~
L1
D2
D3
R31 100
ISENSE
VCC
CLK OUT
REF
RAMP1
+385 V
L
N
U1
IEAO
IAC
ISENSE
VRMS
CLKSD
RAMP1
VEAO
FB
REF
VCC
V01
CLK OUT
GND
GND


同様の部品番号 - FAN4810

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FAN4810EVAL FAIRCHILD-FAN4810EVAL Datasheet
62Kb / 6P
   Power Factor Controller
More results

同様の説明 - FAN4810

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
BCD Semiconductor Manuf...
AP1661 BCDSEMI-AP1661 Datasheet
295Kb / 13P
   POWER FACTOR CORRECTION CONTROLLER
logo
Fairchild Semiconductor
FAN7527B FAIRCHILD-FAN7527B_03 Datasheet
403Kb / 12P
   Power Factor Correction Controller
KA7524B FAIRCHILD-KA7524B Datasheet
60Kb / 10P
   Power Factor Correction Controller
KA7525B FAIRCHILD-KA7525B Datasheet
480Kb / 18P
   Power Factor Correction Controller
KA7526 FAIRCHILD-KA7526 Datasheet
250Kb / 22P
   Power Factor Correction Controller
FAN7527B FAIRCHILD-FAN7527B Datasheet
395Kb / 12P
   Power Factor Correction Controller
logo
Renesas Technology Corp
HA16178P RENESAS-HA16178P Datasheet
282Kb / 25P
   Power Factor Correction Controller IC
logo
Rohm
BD7695FJ ROHM-BD7695FJ Datasheet
1Mb / 27P
   Power Factor Correction Controller IC
15.Jul.2022 Rev.001
logo
Fairchild Semiconductor
FAN7527BMX FAIRCHILD-FAN7527BMX Datasheet
407Kb / 12P
   FAN7527B Power Factor Correction Controller
FAN6982 FAIRCHILD-FAN6982 Datasheet
566Kb / 16P
   CCM Power Factor Correction Controller
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com