データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

749050010U データシート(PDF) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

部品番号 749050010U
部品情報  LAN-Transformer WE-LAN 10G
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
ホームページ  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

749050010U データシート(HTML) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

  749050010U Datasheet HTML 1Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 749050010U Datasheet HTML 2Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 749050010U Datasheet HTML 3Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Bezeichnung :
description :
A Mechanische Abmessungen / dimensions :
Eigenschaften /
properties
Wert / value
Einheit / unit
tol.
Induktivität /
Inductance
Übersetzungsverhältnis
/ Turns ratio
-1,0
-3,0
-18,0
-10,0
-8,0
-5,0
-30
-22
CT
-40
dB
min.
CT
-30
dB
min.
D Prüfgeräte / test equipment :
HP4395A
33%
Umgebungstemperatur / Temperature:
+25°C
F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals :
Basismaterial / Base material:
Ferrit / Ferrite
Draht / Wire:
Hochspannungsprüfung / Hipot test: 1500Vrms 1min.
Kontaktmaterial / Contact plating:
Gehäuse / Case:
Verguss / Potting:
Freigabe erteilt / general release:
JaB
2016-07-26
..................................................................................
JaB
2015-02-13
Datum / date
MLe
2013-12-16
MLe
2013-08-27
MLe
2013-02-25
...............................................
MLe
2012-05-07
Geprüft / checked
Name
Datum / date
..................................................................................
1 : 1
Return Loss
250-500MHz
100-500MHz
Crosstalk
Version 02
Version 03
Version 04
Version 05
Version 06
UL94V-0
G Eigenschaften / general specifications :
E Testbedingungen / test conditions :
0UEW/Y 180
Cu-Ni-Sn
..................................................
D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Straße 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
http://www.we-online.com
10G BaseT
C Lötpad / soldering spec. :
B Elektrische Eigenschaften / electrical properties :
min.
dB
CMR
Common Mode
Rejection
Testbedingungen /
test conditions
µH
min.
40-400MHz
Spezifikation für Freigabe / specification for release
DATUM / DATE : 2016-08-09
min.
749050010U
100kHz / 100mV @ 0mA
DC-Bias
Kunde / customer :
LAN-Übertrager WE-LAN 10G
LAN-Transformer WE-LAN 10G
Artikelnummer / part number :
200
1-40MHz
100k-650MHz
100k-10MHz
RL
dB
min.
1-250MHz
OCL
Insertion Loss
100kHz / 100mV
IL
1-100MHz
Betriebstemp. / Operating temperature: 0°C - +70°C
Luftfeuchtigkeit / Humidity:
400-500MHz
500-600MHz
±2%
dB
TR
Unterschrift / signature
UL94V-0
Kunde / customer
Kontrolliert / approved
Version 01
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG
Änderung / modification
Würth Elektronik
SEITE 1 VON 3


同様の部品番号 - 749050010U

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
749050010A WURTH-749050010A Datasheet
151Kb / 3P
   Spezifikation f체r Freigabe specification for release
More results

同様の説明 - 749050010U

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
749052051 WURTH-749052051 Datasheet
266Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-LAN 10G
2016-08-09 Version 02
749052014 WURTH-749052014 Datasheet
404Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-LAN 10G
2018-02-12 Version 01
7490100110A WURTH-7490100110A Datasheet
260Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-LAN
7490100111A WURTH-7490100111A Datasheet
503Kb / 4P
   LAN-Transformer WE-LAN
749020100A WURTH-749020100A Datasheet
221Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-LAN
749010012 WURTH-749010012 Datasheet
169Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-LAN
749020111A WURTH-749020111A Datasheet
277Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-LAN
2016-02-16 Version 03
7490220120 WURTH-7490220120_V01 Datasheet
209Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-LAN
2018-09-10
749023010A WURTH-749023010A Datasheet
373Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-LAN
749020022A WURTH-749020022A Datasheet
300Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-LAN
2016-09-26 Revision 03
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com