データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TIP146G データシート(PDF) 6 Page - ON Semiconductor

部品番号 TIP146G
部品情報  Darlington Complementary Silicon Power Transistors
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

TIP146G データシート(HTML) 6 Page - ON Semiconductor

  TIP146G Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor TIP146G Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor TIP146G Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor TIP146G Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor TIP146G Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor TIP146G Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor TIP146G Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor TIP146G Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
TIP140, TIP141, TIP142, (NPN); TIP145, TIP146, TIP147, (PNP)
http://onsemi.com
6
PNP
NPN
Figure 9. Magnitude of Common Emitter
Small−Signal Short−Circuit Forward
Current Transfer Ratio
f, FREQUENCY (MHz)
2.0
1.0
10
5.0
100
1.0
3.0
5.0
7.0
2.0
7.0
10
VCE = 10 V
IC = 1.0 A
TJ = 25°C
5.0
4.0
0
1.0
2.0
3.0
Figure 10. Free−Air Temperature Power Derating
TA, FREE-AIR TEMPERATURE (°C)
0
40
80
120
160
200
20
50
70
PNP
NPN


同様の部品番号 - TIP146G

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
TIP146G ONSEMI-TIP146G Datasheet
91Kb / 7P
   Darlington Complementary Silicon Power Transistors
September, 2005 ??Rev. 5
More results

同様の説明 - TIP146G

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
MJ2501 STMICROELECTRONICS-MJ2501 Datasheet
70Kb / 4P
   COMPLEMENTARY SILICON POWER DARLINGTON TRANSISTORS
MJD112 STMICROELECTRONICS-MJD112 Datasheet
84Kb / 6P
   COMPLEMENTARY SILICON POWER DARLINGTON TRANSISTORS
BDX87C STMICROELECTRONICS-BDX87C Datasheet
70Kb / 4P
   COMPLEMENTARY SILICON POWER DARLINGTON TRANSISTORS
SGSD100 STMICROELECTRONICS-SGSD100_03 Datasheet
894Kb / 6P
   COMPLEMENTARY SILICON POWER DARLINGTON TRANSISTORS
October 2003
TIP122FP STMICROELECTRONICS-TIP122FP Datasheet
29Kb / 4P
   COMPLEMENTARY SILICON POWER DARLINGTON TRANSISTORS
TIP140 STMICROELECTRONICS-TIP140 Datasheet
48Kb / 4P
   COMPLEMENTARY SILICON POWER DARLINGTON TRANSISTORS
logo
ON Semiconductor
TIP100 ONSEMI-TIP100 Datasheet
218Kb / 6P
   DARLINGTON COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTORS
1995 REV 7
MJ11017 ONSEMI-MJ11017 Datasheet
235Kb / 6P
   DARLINGTON POWER TRANSISTORS COMPLEMENTARY SILICON
1995
logo
STMicroelectronics
BDW83C STMICROELECTRONICS-BDW83C Datasheet
67Kb / 4P
   COMPLEMENTARY SILICON POWER DARLINGTON TRANSISTORS
BDX53B STMICROELECTRONICS-BDX53B Datasheet
80Kb / 6P
   COMPLEMENTARY SILICON POWER DARLINGTON TRANSISTORS
logo
Boca Semiconductor Corp...
2N6298 BOCA-2N6298 Datasheet
184Kb / 4P
   DARLINGTON COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTORS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com