データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MC74VHC139 データシート(PDF) 5 Page - ON Semiconductor

部品番号 MC74VHC139
部品情報  Dual 2-to-4 Decoder/ Demultiplexer
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC74VHC139 データシート(HTML) 5 Page - ON Semiconductor

  MC74VHC139 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC74VHC139 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC74VHC139 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC74VHC139 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC74VHC139 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC74VHC139 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC74VHC139 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC74VHC139 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
MC74VHC139
http://onsemi.com
5
Figure 6.
50%
tPHL
tPLH
VCC
GND
Y
50% VCC
A
SWITCHING WAVEFORMS
VCC
GND
tPHL
tPLH
Y
E
50% VCC
50%
Figure 7.
*Includes all probe and jig capacitance
Figure 8. Test Circuit
CL*
TEST POINT
DEVICE
UNDER
TEST
OUTPUT


同様の部品番号 - MC74VHC139

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Motorola, Inc
MC74VHC139 MOTOROLA-MC74VHC139 Datasheet
153Kb / 6P
   Dual 2-to-4 Decoder/Demultiplexer
logo
ON Semiconductor
MC74VHC139 ONSEMI-MC74VHC139 Datasheet
121Kb / 8P
   Dual 2?뭪o?? Decoder/Demultiplexer
August, 2004 ??Rev. 3
logo
Motorola, Inc
MC74VHC139D MOTOROLA-MC74VHC139D Datasheet
153Kb / 6P
   Dual 2-to-4 Decoder/Demultiplexer
logo
ON Semiconductor
MC74VHC139D ONSEMI-MC74VHC139D Datasheet
121Kb / 8P
   Dual 2?뭪o?? Decoder/Demultiplexer
August, 2004 ??Rev. 3
MC74VHC139DR2 ONSEMI-MC74VHC139DR2 Datasheet
121Kb / 8P
   Dual 2?뭪o?? Decoder/Demultiplexer
August, 2004 ??Rev. 3
More results

同様の説明 - MC74VHC139

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
74VHCT139A STMICROELECTRONICS-74VHCT139A_04 Datasheet
277Kb / 12P
   DUAL 2 TO 4 DECODER/DEMULTIPLEXER
logo
Fairchild Semiconductor
74VHC139 FAIRCHILD-74VHC139 Datasheet
73Kb / 6P
   Dual 2-to-4 Decoder/Demultiplexer
logo
ON Semiconductor
MC74VHCT139A ONSEMI-MC74VHCT139A_14 Datasheet
99Kb / 7P
   Dual 2-to-4 Decoder/ Demultiplexer
October, 2014 ??Rev. 6
logo
Motorola, Inc
MC74VHC139 MOTOROLA-MC74VHC139 Datasheet
153Kb / 6P
   Dual 2-to-4 Decoder/Demultiplexer
logo
STMicroelectronics
74VHC139 STMICROELECTRONICS-74VHC139 Datasheet
63Kb / 8P
   DUAL 2 TO 4 DECODER/DEMULTIPLEXER
June 1999
logo
ON Semiconductor
74VHC139 ONSEMI-74VHC139 Datasheet
177Kb / 8P
   Dual 2-to-4 Decoder/Demultiplexer
Revised April 1999
logo
STMicroelectronics
74VHC139 STMICROELECTRONICS-74VHC139_04 Datasheet
293Kb / 12P
   DUAL 2 TO 4 DECODER/DEMULTIPLEXER
74VHCT139A STMICROELECTRONICS-74VHCT139A Datasheet
62Kb / 8P
   DUAL 2 TO 4 DECODER/DEMULTIPLEXER
logo
ON Semiconductor
MC74LVX139 ONSEMI-MC74LVX139 Datasheet
162Kb / 12P
   Dual 2-to-4 Decoder/ Demultiplexer
April, 2001 ??Rev. 1
MC74LVX139 ONSEMI-MC74LVX139_05 Datasheet
93Kb / 8P
   Dual 2-to-4 Decoder/Demultiplexer
March, 2005 ??Rev. 2
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com