データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MC14557B データシート(PDF) 6 Page - ON Semiconductor

部品番号 MC14557B
部品情報  1-to-64 Bit Variable Length Shift Register
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC14557B データシート(HTML) 6 Page - ON Semiconductor

  MC14557B_11 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC14557B_11 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC14557B_11 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC14557B_11 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC14557B_11 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC14557B_11 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC14557B_11 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC14557B_11 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
MC14557B
http://onsemi.com
6
Figure 4. Timing Diagram
1−bit length:
CE = 0
A/B = 1
L1 = L2 = L4 = L8 = L16 = L32 = 0
PWR
50%
tWH(cl)
th
50%
tsu
trem
50%
tTLH
tTHL
tPHL
tPHL
tPLH
90%
50%
10%
A INPUT
CLOCK
RESET
Q
VDD
VSS
VDD
VSS
VDD
VSS
VOH
VOL
1/fcl
ORDERING INFORMATION
Device
Package
Shipping
MC14557BFELG
SOEIAJ−16
(Pb−Free)
2000 / Tape & Reel
MC14557BDWR2G
SO−16 (WB)
1000 / Tape & Reel
MC14557BCPG
PDIP−16
(Pb−Free)
500 Units / Rail
MC14557BDWG
SO−16 (WB)
47 Units / Rail
†For information on tape and reel specifications, including part orientation and tape sizes, please refer to our Tape and Reel Packaging
Specifications Brochure, BRD8011/D.


同様の部品番号 - MC14557B_11

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Motorola, Inc
MC14557BCL MOTOROLA-MC14557BCL Datasheet
206Kb / 6P
   1-TO-64 BIT VARIABLE LENGTH SHIFT REGISTER
logo
ON Semiconductor
MC14557BCP ONSEMI-MC14557BCP Datasheet
169Kb / 8P
   1-to-64 Bit Variable Length Shift Register
March, 2000 ??Rev. 3
logo
Motorola, Inc
MC14557BCP MOTOROLA-MC14557BCP Datasheet
206Kb / 6P
   1-TO-64 BIT VARIABLE LENGTH SHIFT REGISTER
logo
ON Semiconductor
MC14557BCP ONSEMI-MC14557BCP Datasheet
90Kb / 8P
   1-to-64 Bit Variable Length Shift Register
June, 2004 ??Rev. 5
MC14557BCPG ONSEMI-MC14557BCPG Datasheet
90Kb / 8P
   1-to-64 Bit Variable Length Shift Register
June, 2004 ??Rev. 5
More results

同様の説明 - MC14557B_11

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
MC14557 ONSEMI-MC14557_04 Datasheet
90Kb / 8P
   1-to-64 Bit Variable Length Shift Register
June, 2004 ??Rev. 5
logo
Nexperia B.V. All right...
HEF4557B NEXPERIA-HEF4557B Datasheet
755Kb / 16P
   1-to-64 bit variable length shift register
Rev. 7 - 1 April 2016
logo
NXP Semiconductors
HEF4557B PHILIPS-HEF4557B Datasheet
78Kb / 7P
   1-to-64 bit variable length shift register
January 1995
logo
Motorola, Inc
MC14557B MOTOROLA-MC14557B Datasheet
206Kb / 6P
   1-TO-64 BIT VARIABLE LENGTH SHIFT REGISTER
logo
Hitachi Semiconductor
HD14557B HITACHI-HD14557B Datasheet
75Kb / 5P
   1-to-64-bit Variable Length Shift Register
logo
ON Semiconductor
MC14557B ONSEMI-MC14557B Datasheet
169Kb / 8P
   1-to-64 Bit Variable Length Shift Register
March, 2000 ??Rev. 3
logo
Fairchild Semiconductor
TMC2011A FAIRCHILD-TMC2011A Datasheet
69Kb / 12P
   Variable-Length Shift Register
logo
Cadeka Microcircuits LL...
TMC2011A CADEKA-TMC2011A Datasheet
179Kb / 12P
   Variable-Length Shift Register
logo
LOGIC Devices Incorpora...
L10C11 LODEV-L10C11 Datasheet
66Kb / 6P
   4/8-bit Variable Length Shift Register
logo
Nippon Precision Circui...
SM5824N NPC-SM5824N Datasheet
143Kb / 6P
   Variable Length Static Shift Register
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com