データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SI5853DC-T1 データシート(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

部品番号 SI5853DC-T1
部品情報  P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET With Schottky Diode
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI5853DC-T1 データシート(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  SI5853DC-T1 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI5853DC-T1 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI5853DC-T1 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI5853DC-T1 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI5853DC-T1 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI5853DC-T1 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
Si5853DC
Vishay Siliconix
Document Number: 71239
S-21251—Rev. B, 05-Aug-02
www.vishay.com
2-3
TYPICAL CHARACTERISTICS (25_C UNLESS NOTED)
MOSFET
0
2
4
6
8
10
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
0
2
4
6
8
10
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
VGS = 5 thru3V
TC =--55_C
125_C
25_C
Output Characteristics
Transfer Characteristics
VDS -- Drain-to-Source Voltage (V)
VGS -- Gate-to-Source Voltage (V)
1.5 V
2V
2.5 V
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
--50
--25
0
25
50
75
100
125
150
0
1
2
3
4
5
0
1234
5
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0
2468
10
VDS -- Drain-to-Source Voltage (V)
Crss
Coss
Ciss
VDS =10 V
ID =2.7 A
ID -- Drain Current (A)
VGS =4.5 V
ID =2.7 A
VGS =2.5 V
VGS =4.5 V
Gate Charge
On-Resistance vs. Drain Current
Qg -- Total Gate Charge (nC)
Capacitance
On-Resistance vs. Junction Temperature
TJ -- Junction Temperature (_C)
VGS =1.8 V
0
200
400
600
800
04
8
12
16
20


同様の部品番号 - SI5853DC-T1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI5853DC-T1-E3 VISHAY-SI5853DC-T1-E3 Datasheet
180Kb / 9P
   P-Channel 1.8 V (G-S) MOSFET with Schottky Diode
Rev. D, 08-Mar-10
More results

同様の説明 - SI5853DC-T1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI5855DC VISHAY-SI5855DC Datasheet
86Kb / 6P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET With Schottky Diode
Rev. A, 07-Jul-03
SI5855DC-T1-E3 VISHAY-SI5855DC-T1-E3 Datasheet
188Kb / 9P
   P-Channel 1.8 V (G-S) MOSFET with Schottky Diode
Rev. C, 08-Mar-10
SI5855DC VISHAY-SI5855DC_04 Datasheet
101Kb / 7P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET With Schottky Diode
Rev. B, 17-May-04
SI5853DC-T1-E3 VISHAY-SI5853DC-T1-E3 Datasheet
180Kb / 9P
   P-Channel 1.8 V (G-S) MOSFET with Schottky Diode
Rev. D, 08-Mar-10
SI5856DC VISHAY-SI5856DC Datasheet
88Kb / 6P
   N-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET With Schottky Diode
Rev. B, 24-Nov-03
SI5856DC VISHAY-SI5856DC_08 Datasheet
111Kb / 7P
   N-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET With Schottky Diode
Rev. C, 28-Feb-05
SI1305DL VISHAY-SI1305DL Datasheet
42Kb / 4P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. C, 07-Apr-03
SI2311DS-T1-E3 VISHAY-SI2311DS-T1-E3 Datasheet
214Kb / 8P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. B, 24-Mar-08
SI1407DL-T1 VISHAY-SI1407DL-T1 Datasheet
80Kb / 5P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. D, 12-Jun-06
SI4465ADY VISHAY-SI4465ADY Datasheet
216Kb / 4P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. A, 01-Jan-07
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com