データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SA1201 データシート(PDF) 3 Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

部品番号 2SA1201
部品情報  Plastic-Encapsulate Transistors
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  BILIN [Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited]
ホームページ  http://www.galaxycn.com
Logo BILIN - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

2SA1201 データシート(HTML) 3 Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

  2SA1201 Datasheet HTML 1Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited 2SA1201 Datasheet HTML 2Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited 2SA1201 Datasheet HTML 3Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited 2SA1201 Datasheet HTML 4Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
Production specification
Plastic-Encapsulate Transistors
2SA1201
E037
www.gmicroelec.com
Rev.A
3
TYPICAL CHARACTERISTICS @ Ta=25℃ unless otherwise specified


同様の部品番号 - 2SA1201

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
2SA1201 TOSHIBA-2SA1201 Datasheet
155Kb / 2P
   TRANSISTOR (POWER AMPLIFIER APPLICATIONS)
logo
SHENZHEN YONGERJIA INDU...
2SA1201 WINNERJOIN-2SA1201 Datasheet
109Kb / 1P
   TRANSISTOR (PNP)
logo
Unisonic Technologies
2SA1201 UTC-2SA1201 Datasheet
99Kb / 3P
   SILICON PNP EPITAXIAL TRANSISTOR
logo
Foshan Blue Rocket Elec...
2SA1201 FOSHAN-2SA1201 Datasheet
918Kb / 6P
   Silicon PNP transistor in a SOT-89 Plastic Package
logo
TRANSYS Electronics Lim...
2SA1201 TEL-2SA1201 Datasheet
63Kb / 1P
   Plastic-Encapsulated Transistors
More results

同様の説明 - 2SA1201

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
S9013 ETC-S9013 Datasheet
963Kb / 2P
   PLASTIC ENCAPSULATE TRANSISTORS
logo
GUANGDONG HOTTECH INDUS...
2SC4672 HOTTECH-2SC4672 Datasheet
175Kb / 2P
   Plastic-Encapsulate Transistors
2SB1260 HOTTECH-2SB1260 Datasheet
173Kb / 2P
   Plastic-Encapsulate Transistors
A44 HOTTECH-A44 Datasheet
304Kb / 2P
   Plastic-Encapsulate Transistors
BAS21 HOTTECH-BAS21 Datasheet
274Kb / 2P
   Plastic-Encapsulate Transistors
2SA812 HOTTECH-2SA812 Datasheet
306Kb / 2P
   Plastic-Encapsulate Transistors
MMBT5401 HOTTECH-MMBT5401 Datasheet
191Kb / 2P
   Plastic-Encapsulate Transistors
MMBTA05 HOTTECH-MMBTA05 Datasheet
274Kb / 2P
   Plastic-Encapsulate Transistors
2SC4115 HOTTECH-2SC4115 Datasheet
1Mb / 2P
   Plastic-Encapsulate Transistors
MMST2907A HOTTECH-MMST2907A Datasheet
202Kb / 2P
   Plastic-Encapsulate Transistors
MMST3906 HOTTECH-MMST3906 Datasheet
339Kb / 2P
   Plastic-Encapsulate Transistors
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com