データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

KTD1898 データシート(PDF) 1 Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

部品番号 KTD1898
部品情報  Power Transistor
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  BILIN [Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited]
ホームページ  http://www.galaxycn.com
Logo BILIN - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

KTD1898 データシート(HTML) 1 Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

  KTD1898 Datasheet HTML 1Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited KTD1898 Datasheet HTML 2Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited KTD1898 Datasheet HTML 3Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited KTD1898 Datasheet HTML 4Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
Production specification
Power Transistor
KTD1898
E153
www.gmicroelec.com
Rev.A
1
FEATURES
High VCEO,VCEO=80V.
High IC,IC=1A(DC).
Good HFE Linearity.
Low VCE(sat).
Complement the 2SB1260.
APPLICATIONS
NPN silicon transistor.
SOT-89
ORDERING INFORMATION
Type No.
Marking
Package Code
KTD1898
DF
SOT-89
MAXIMUM RATING @ Ta=25℃ unless otherwise specified
Symbol
Parameter
Value
Units
VCBO
Collector-Base Voltage
100
V
VCEO
Collector-Emitter Voltage
80
V
VEBO
Emitter-Base Voltage
5
V
IC
Collector Current -Continuous
1
A
IC
Collector Current -pulse
2
A
PC
Collector Dissipation
0.5
1
W
W
Tj,Tstg
Junction and Storage Temperature
-55 to +150
Note1:Mounted on ceramic substrate(250mm2*0.8t)
Pb
Lead-free


同様の部品番号 - KTD1898

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
KEC(Korea Electronics)
KTD1898 KEC-KTD1898 Datasheet
118Kb / 1P
   EPITAXIAL PLANAR NPN TRANSISTOR (GENERAL PURPOSE)
KTD1898 KEC-KTD1898 Datasheet
402Kb / 3P
   EPITAXIAL PLANAR NPN TRANSISTOR
logo
Weitron Technology
KTD1898 WEITRON-KTD1898 Datasheet
175Kb / 4P
   Epitaxial Planar NPN Transistors
logo
SHENZHEN YONGERJIA INDU...
KTD1898 WINNERJOIN-KTD1898 Datasheet
127Kb / 1P
   NPN TRANSISTOR
logo
Shenzhen Jin Yu Semicon...
KTD1898 HTSEMI-KTD1898 Datasheet
505Kb / 1P
   TRANSISTOR (NPN)
More results

同様の説明 - KTD1898

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Unisonic Technologies
2SB798 UTC-2SB798 Datasheet
118Kb / 3P
   POWER TRANSISTOR
logo
Shindengen Electric Mfg...
2SC1470 SHINDENGEN-2SC1470 Datasheet
39Kb / 1P
   POWER TRANSISTOR
logo
DAESAN ELECTRONIC CORP.
E13001TO-92 DAESAN-E13001TO-92 Datasheet
428Kb / 2P
   POWER TRANSISTOR
logo
ON Semiconductor
MJE1320 ONSEMI-MJE1320 Datasheet
281Kb / 8P
   POWER TRANSISTOR
1995
logo
RFHIC
RT230PD RFHIC-RT230PD_14 Datasheet
445Kb / 32P
   Power Transistor
logo
Rohm
2SB1316TL ROHM-2SB1316TL Datasheet
78Kb / 3P
   Power Transistor
logo
STMicroelectronics
TIP32C STMICROELECTRONICS-TIP32C_06 Datasheet
167Kb / 8P
   Power transistor
logo
Rohm
2SD1763AE ROHM-2SD1763AE Datasheet
51Kb / 1P
   Power Transistor
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SA1797 KEXIN-2SA1797 Datasheet
36Kb / 1P
   Power Transistor
2SD1898 KEXIN-2SD1898 Datasheet
51Kb / 1P
   Power Transistor
logo
New Jersey Semi-Conduct...
2N174 NJSEMI-2N174 Datasheet
157Kb / 1P
   POWER TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com