データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BZX384B11-G データシート(PDF) 6 Page - Vishay Siliconix

部品番号 BZX384B11-G
部品情報  Silicon planar Zener diodes
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

BZX384B11-G データシート(HTML) 6 Page - Vishay Siliconix

  BZX384B11-G Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix BZX384B11-G Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix BZX384B11-G Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix BZX384B11-G Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix BZX384B11-G Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix BZX384B11-G Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix BZX384B11-G Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix BZX384B11-G Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
BZX384-G-Series
www.vishay.com
Vishay Semiconductors
Rev. 1.6, 14-Oct-16
6
Document Number: 83335
For technical questions within your region: DiodesAmericas@vishay.com, DiodesAsia@vishay.com, DiodesEurope@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
Fig. 13 - Change of Zener Voltage from Turn-on up to the Point of
Thermal Equilibrium vs. Zener voltage
Fig. 14 - Breakdown Characteristics
Fig. 15 - Breakdown Characteristics
Fig. 16 - Breakdown Characteristics
18160
Δ
5
4
3
2
1
0
V
V
Z
0
20
40
60
80
100 V
V
Z at IZ = 5 mA
I
Z = 5 mA
I
Z = 2.5 mA
V
Z = rzth x IZ
Δ
18111
Test
current
I
Z 5 mA
1
23
4
5
67
8
9
0
10 V
VZ
3.3
3.9 5.6
2.7
mA
50
40
30
20
10
0
lZ
Tj = 25 °C
8.2
6.8
4.7
18112
10
20
30
0
40 V
VZ
mA
30
20
10
0
lZ
33
Test
current
IZ 5 mA
Tj = 25 °C
10
12
15
18
22
27
36
18191
mA
10
8
6
4
2
0
l
z
10
20
30
40
50
60
70
80
90
0
100 V
V
Z
2 mA
Test Current I
Z
T
j = 25 °C
43
51
47
39


同様の部品番号 - BZX384B11-G

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
BZX384B11-V VISHAY-BZX384B11-V Datasheet
111Kb / 9P
   Small Signal Zener Diodes
Rev. 1.6, 17-May-06
BZX384B11-V VISHAY-BZX384B11-V Datasheet
108Kb / 8P
   Small Signal Zener Diodes
Rev. 1.8, 22-Nov-11
BZX384B11-V VISHAY-BZX384B11-V Datasheet
105Kb / 8P
   Small Signal Zener Diodes
Rev. 1.8, 22-Nov-11
More results

同様の説明 - BZX384B11-G

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Semtech Corporation
1N5221 SEMTECH-1N5221 Datasheet
296Kb / 3P
   SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
General Semiconductor
ZMM1 GE-ZMM1 Datasheet
351Kb / 8P
   Silicon Planar Zener Diodes
logo
GOOD-ARK Electronics
1N746 GOOD-ARK-1N746 Datasheet
33Kb / 3P
   SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
Surge Components
MM3Z5221B SURGE-MM3Z5221B Datasheet
665Kb / 4P
   Silicon Planar Zener Diodes
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
1SMA4728A-330V-SMAF YFWDIODE-1SMA4728A-330V-SMAF_17 Datasheet
413Kb / 3P
   Silicon Planar Zener Diodes
logo
Nanjing International G...
1N5221 DGNJDZ-1N5221 Datasheet
88Kb / 3P
   Silicon Planar Zener Diodes
ZMM5221 DGNJDZ-ZMM5221 Datasheet
148Kb / 3P
   Silicon Planar Zener Diodes
logo
Vishay Siliconix
MMBZ4681-G VISHAY-MMBZ4681-G Datasheet
89Kb / 4P
   Silicon planar Zener diodes
Rev. 1.0, 01-Mar-13
logo
Chongqing Pingwei Enter...
BZV85C2V7 CHONGQING-BZV85C2V7 Datasheet
61Kb / 3P
   SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
BZX84B2V4 SEMTECH_ELEC-BZX84B2V4 Datasheet
228Kb / 3P
   SILICON PLANAR ZENER DIODES
1N5220 SEMTECH_ELEC-1N5220 Datasheet
218Kb / 3P
   SILICON PLANAR ZENER DIODES
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com