データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SI5414DC データシート(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix

部品番号 SI5414DC
部品情報  N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI5414DC データシート(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix

  SI5414DC Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI5414DC Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI5414DC Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI5414DC Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI5414DC Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI5414DC Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI5414DC Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
www.vishay.com
4
Document Number: 65298
S09-1920-Rev. A, 28-Sep-09
Vishay Siliconix
Si5414DC
New Product
TYPICAL CHARACTERISTICS 25 °C, unless otherwise noted
Source-Drain Diode Forward Voltage
Threshold Voltage
0.1
1
10
100
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
TJ = 150 °C
TJ = 25 °C
VSD -Source-to-Drain Voltage (V)
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
ID = 250 µA
TJ - Temperature (°C)
On-Resistance vs. Gate-to-Source Voltage
Single Pulse Power
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
0
1
234
5
TJ = 125 °C
TJ =25 °C
ID =9.9 A
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
0
30
50
10
20
Time (s)
40
1
100
600
10
10-1
10-2
10-3
Safe Operating Area, Junction-to-Ambient
0.01
100
1
100
0.01
0.1
1ms
10 s
10 ms
0.1
1
10
10
TA = 25 °C
Single Pulse
Limited byRDS(on)*
DC
BVDSS Limited
1s
100 ms
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
* VGS > minimum VGS at which RDS(on) is specified


同様の部品番号 - SI5414DC

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
AUK corp
SI5414-H AUK-SI5414-H Datasheet
199Kb / 4P
   IRED
logo
KODENSHI_AUK CORP.
SI5414-H KODENSHI-SI5414-H Datasheet
219Kb / 4P
   Blue Colored transparency lens type
logo
AUK corp
SI5414-HB AUK-SI5414-HB Datasheet
199Kb / 4P
   IRED
More results

同様の説明 - SI5414DC

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
DinTek Semiconductor Co...
DTS2300S DINTEK-DTS2300S Datasheet
327Kb / 7P
   N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4158DY VISHAY-SI4158DY Datasheet
188Kb / 9P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 17-Nov-08
logo
Analog Power
AM7320N ANALOGPOWER-AM7320N Datasheet
79Kb / 3P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
AM2312N ANALOGPOWER-AM2312N Datasheet
317Kb / 5P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
AM7422NA ANALOGPOWER-AM7422NA Datasheet
348Kb / 5P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI2374DS VISHAY-SI2374DS Datasheet
258Kb / 10P
   N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 14-Apr-14
SI8406DB VISHAY-SI8406DB Datasheet
151Kb / 10P
   N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 30-Apr-12
SI1056X VISHAY-SI1056X_10 Datasheet
123Kb / 8P
   N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. D, 08-Nov-10
TN0201K VISHAY-TN0201K_06 Datasheet
202Kb / 4P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 20-Feb-06
SI4426DY VISHAY-SI4426DY Datasheet
65Kb / 4P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 15-May-00
SI1410EDH VISHAY-SI1410EDH Datasheet
49Kb / 5P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. D, 31-Oct-05
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com