データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SI8473EDB データシート(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

部品番号 SI8473EDB
部品情報  P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI8473EDB データシート(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  SI8473EDB Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI8473EDB Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI8473EDB Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI8473EDB Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI8473EDB Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI8473EDB Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI8473EDB Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI8473EDB Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SI8473EDB Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 12 page
background image
Si8473EDB
www.vishay.com
Vishay Siliconix
S15-1692-Rev. D, 20-Jul-15
3
Document Number: 65037
For technical questions, contact: pmostechsupport@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
APPLICATION CIRCUIT EXAMPLE
Gate-source protection from over-voltage in reverse polarity protection circuit
Si8473EDB
S
D
R
G
VIN
VOUT
GND
R1 > 50 k
Ω


同様の部品番号 - SI8473EDB

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI8472DB VISHAY-SI8472DB Datasheet
132Kb / 9P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 11-Jul-11
SI8472DB VISHAY-SI8472DB Datasheet
159Kb / 8P
   N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI8472DB-T2-E1 VISHAY-SI8472DB-T2-E1 Datasheet
132Kb / 9P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 11-Jul-11
SI8472DB VISHAY-SI8472DB_V01 Datasheet
159Kb / 8P
   N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI8475EDB VISHAY-SI8475EDB Datasheet
253Kb / 12P
   P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. D, 20-Jul-15
More results

同様の説明 - SI8473EDB

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI9400DY VISHAY-SI9400DY Datasheet
58Kb / 4P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. K, 02-Mar-98
SI9424BDY VISHAY-SI9424BDY Datasheet
44Kb / 5P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 07-Oct-02
SI8407DB VISHAY-SI8407DB Datasheet
69Kb / 6P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 17-Jan-05
SI7401DN VISHAY-SI7401DN Datasheet
240Kb / 3P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
31-May-01
SI7403BDN VISHAY-SI7403BDN Datasheet
106Kb / 8P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 21-Mar-05
SIS407DN-T1-GE3 VISHAY-SIS407DN-T1-GE3 Datasheet
548Kb / 13P
   P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 06-Sep-10
SI4477DY-T1-GE3 VISHAY-SI4477DY-T1-GE3 Datasheet
261Kb / 10P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 18-May-09
SIA431DJ VISHAY-SIA431DJ Datasheet
221Kb / 9P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 21-May-12
SI1077X VISHAY-SI1077X Datasheet
183Kb / 8P
   P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 24-Dec-12
SI5457DC VISHAY-SI5457DC Datasheet
244Kb / 11P
   P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 06-Sep-10
logo
Analog Power
AM4421P ANALOGPOWER-AM4421P Datasheet
423Kb / 5P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com