データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

74HC00N データシート(PDF) 10 Page - NXP Semiconductors

部品番号 74HC00N
部品情報  Quad 2-input NAND gate
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PHILIPS [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

74HC00N データシート(HTML) 10 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74HC00N Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74HC00N Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74HC00N Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74HC00N Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74HC00N Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors 74HC00N Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors 74HC00N Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors 74HC00N Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors 74HC00N Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 17 page
background image
2003 Jun 30
10
Philips Semiconductors
Product specification
Quad 2-input NAND gate
74HC00; 74HCT00
AC WAVEFORMS
handbook, halfpage
MNA218
tPHL
tTHL
tTLH
tPLH
VM
VM
nA, nB input
nY output
GND
VI
VOH
VOL
Fig.6 Waveforms showing the input (nA, nB) to output (nY) propagation delays.
74HC00: VM = 50%; VI = GND to VCC.
74HCT00: VM = 1.3 V; VI = GND to 3 V.


同様の部品番号 - 74HC00N

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
74HC00N NXP-74HC00N Datasheet
173Kb / 15P
   Quad 2-input NAND gate
Rev. 04-11 January 2010
74HC00N NXP-74HC00N Datasheet
130Kb / 16P
   Quad 2-input NAND gate
Rev. 6-14 December 2011
74HC00N PHILIPS-74HC00N Datasheet
28Kb / 5P
   Quad 2-input NAND gate
2003 Jun 30
More results

同様の説明 - 74HC00N

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TC4011BP TOSHIBA-TC4011BP Datasheet
191Kb / 5P
   QUAD 2 INPUT NAND GATE
TC74AC00P TOSHIBA-TC74AC00P Datasheet
244Kb / 6P
   QUAD 2 - INPUT NAND GATE
TC74HC00AP TOSHIBA-TC74HC00AP Datasheet
232Kb / 6P
   QUAD 2 INPUT NAND GATE
logo
National Semiconductor ...
54AC00 NSC-54AC00 Datasheet
129Kb / 6P
   Quad 2-Input NAND Gate
logo
NXP Semiconductors
74F00 PHILIPS-74F00 Datasheet
68Kb / 8P
   Quad 2-input NAND gate
1990 Oct 04
74AHC00 PHILIPS-74AHC00 Datasheet
74Kb / 16P
   Quad 2-input NAND gate
1999 Sep 23
74ABT00 PHILIPS-74ABT00 Datasheet
95Kb / 10P
   Quad 2-input NAND gate
1995 Sep 18
logo
STMicroelectronics
M54HCT00 STMICROELECTRONICS-M54HCT00 Datasheet
231Kb / 9P
   QUAD 2-INPUT NAND GATE
74ACT00 STMICROELECTRONICS-74ACT00 Datasheet
67Kb / 7P
   QUAD 2-INPUT NAND GATE
April 1997
logo
Toshiba Semiconductor
TC74HCT00AF TOSHIBA-TC74HCT00AF_12 Datasheet
202Kb / 6P
   Quad 2-Input NAND Gate
logo
NXP Semiconductors
74HC00D-Q100 NXP-74HC00D-Q100 Datasheet
229Kb / 15P
   Quad 2-input NAND gate
Rev. 1-12 July 2012
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com