データシートサーチシステム |
|
NE03P0103H データシート(PDF) 3 Page - AVX Corporation |
|
NE03P0103H データシート(HTML) 3 Page - AVX Corporation |
3 / 10 page 3 NTC Disc Thermistors ND/NE/NV 06 Part Number Rn at 25°C (Ω) Material Code B (K) at 25°C (%/°C) ( B/B ) N_06J00151 150 N_06J00221 220 J 3480 (2) – 3.9 N_06K00331 330 N_06K00471 470 K 3630 (2) – 4.0 N_06L00681 680 L 3790 (2) – 4.2 N_06L00102 1,000 N_06M00152 1,500 M 3950 (2) – 4.4 N_06N00222 2,200 N_06N00332 3,300 N 4080 (2) – 4.6 N_06P00472 4,700 N_06P00682 6,800 P 4220 (2) – 4.7 N_06P00103 10,000 N_06Q00153 15,000 Q 4300 (2) – 4.7 N_06Q00223 22,000 N_06R00333 33,000 R 4400 (2) – 4.8 N_06S00473 47,000 S 4520 (2) – 5.0 N_06S00683 68,000 N_06T00104 100,000 T 4630 (2) – 5.1 N_06U00154 150,000 N_06U00224 220,000 U 4840 (2) – 5.3 N_06U00334 330,000 (1) ± 5% (2) ± 3% 6.3 (.248) max 3.5 (.138) max ø 0.6 (.024) +10% -0.05 5.08 (0.2) TABLE OF VALUES ND06/NE06/NV06 NV06 6.3 (.248) max 4 (.157) max ø 0.6 (.024) +10% -0.05 5.08 (0.2) ND06/NE06 For other resistance values, please consult us. |
同様の部品番号 - NE03P0103H |
|
同様の説明 - NE03P0103H |