データシートサーチシステム |
|
BA178M24FP データシート(PDF) 3 Page - Rohm |
|
BA178M24FP データシート(HTML) 3 Page - Rohm |
3 / 11 page BA178M!!T / BA178M!!FP series Regulator ICs BA178M12T / FP Parameter Symbol Min. Typ. Max. Unit 15 − 27 V −− 0.5 A VIN IO Input voltage Output current BA178M18T / FP Parameter Symbol Min. Typ. Max. Unit 21 − 33 V −− 0.5 A VIN IO Input voltage Output current BA178M24T / FP BA178M15T / FP Parameter Symbol Min. Typ. Max. Unit 17.5 − 30 V −− 0.5 A VIN IO Input voltage Output current BA178M20T / FP Parameter Symbol Min. Typ. Max. Unit 23 − 33 V −− 0.5 A VIN IO Input voltage Output current Parameter Symbol Min. Typ. Max. Unit VIN 27 − 33 V IO −− 0.5 A Input voltage Output current " " " " Electrical characteristics <BA178M05T / FP individual specifications> (unless otherwise noted, Ta=25 °C, VIN=10V, IO=350mA) Parameter Symbol Min. Typ. Max. Unit Conditions Measurement circuit Output voltage 1 VO1 4.8 5.0 5.2 V IO =350mA Fig.1 Output voltage 2 VO2 4.75 − 5.25 V Fig.1 Input stability 1 Reg.I1 − 3 100 mV Fig.1 Input stability 2 Reg.I2 − 1 50 mV Fig.1 Ripple rejection ratio R.R. 62 78 − dB Fig.2 Load regulation 1 Reg.L1 − 20 100 mV IO =5~500mA Fig.1 Load regulation 2 Reg.L2 − 10 50 mV IO =5~200mA Fig.1 Temperature coefficient of output voltage TCVO −−1.0 − Fig.1 Output noise voltage Vn − 40 −µVf =10Hz~100kHz Fig.3 Minimum I/O voltage differential Vd − 2.0 − VIO =500mA Fig.4 Bias current Ib − 4.5 6.0 mA IO =0mA Fig.5 Bias current change 1 Ib1 −− 0.5 mA IO =5~350mA Fig.5 Bias current change 2 Ib2 −− 0.8 mA Fig.5 Peak output current IO −P − 875 − mA Tj =25°C Fig.1 Output short-circuit current IOS − 0.4 − AVIN =25V Fig.6 VIN =7.5~20V, IO=5~350mA VIN =7~25V, IO=200mA VIN =8~12V, IO=200mA eIN =1Vrms, f=120Hz, IO=100mA IO =5mA, Tj=0~125°C VIN =8~25V, IO=200mA mV/ °C |
同様の部品番号 - BA178M24FP |
|
同様の説明 - BA178M24FP |
|
|
リンク URL |
プライバシーポリシー |
ALLDATASHEET.JP |
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか? [ DONATE ] |
Alldatasheetは | 広告 | お問い合わせ | プライバシーポリシー | リンク交換 | メーカーリスト All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |