データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

GS1085CE1.8 データシート(PDF) 6 Page - Vishay Siliconix

部品番号 GS1085CE1.8
部品情報  3A Low Dropout Positive Adjustable Regulator
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

GS1085CE1.8 データシート(HTML) 6 Page - Vishay Siliconix

  GS1085CE1.8 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix GS1085CE1.8 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix GS1085CE1.8 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix GS1085CE1.8 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix GS1085CE1.8 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix GS1085CE1.8 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
GS1085
Vishay
formerly General Semiconductor
www.vishay.com
Document Number 74821
6
24-May-02
9.65
10.29
8.63
9.66
14.60
15.88
1
23
4.06
4.83
1.14
1.40
0.7 (max.)
2.28
2.80
0.50
1.00
1.14
1.40
2.54 (TYP.)
1.40 (max.)
TO-263
TO-252 (DPAK)
5.59
5.33
10.42
9.40
5.46
5.21
6.73
6.35
0.58
0.46
2.38
2.19
2.28 (TYP.)
0.88
0.64
1
3
2
1.27
1.02
0.51 (min.)
Dimensions in millimeters
10.66
9.66
6.35 Max.
3.42
2.54
4.08
3.54
6.85
5.85
16.51
14.23
14.73
12.70
1.77
1.15
1.01
0.38
2.79
2.29
(with plating)
4.82
3.56
1.39
0.51
1.14
0.31
2.92
2.04
(with plating)
TO-220
Case Outlines


同様の部品番号 - GS1085CE1.8

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
GS1085L ETC-GS1085L Datasheet
1Mb / 11P
   3A Low Dropout Voltage Regulator
Version_1.2
GS1085LD ETC-GS1085LD Datasheet
1Mb / 11P
   3A Low Dropout Voltage Regulator
Version_1.2
GS1085LD15F ETC-GS1085LD15F Datasheet
1Mb / 11P
   3A Low Dropout Voltage Regulator
Version_1.2
GS1085LD18F ETC-GS1085LD18F Datasheet
1Mb / 11P
   3A Low Dropout Voltage Regulator
Version_1.2
GS1085LD25F ETC-GS1085LD25F Datasheet
1Mb / 11P
   3A Low Dropout Voltage Regulator
Version_1.2
More results

同様の説明 - GS1085CE1.8

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Linear Technology
RH1085MK LINER-RH1085MK_15 Datasheet
78Kb / 2P
   3A Low Dropout Positive Adjustable Regulator
logo
Analog Intergrations Co...
AIC1085 AIC-AIC1085 Datasheet
59Kb / 7P
   3A LOW DROPOUT POSITIVE ADJUSTABLE REGULATOR
logo
International Rectifier
IRU1030 IRF-IRU1030 Datasheet
70Kb / 11P
    3A LOW DROPOUT POSITIVE ADJUSTABLE REGULATOR
logo
Linear Technology
RH1085 LINER-RH1085_15 Datasheet
83Kb / 6P
   3A Low Dropout Positive Adjustable Regulator
RH1085MK LINER-RH1085MK Datasheet
72Kb / 2P
   3A Low Dropout Positive Adjustable Regulator
RH1085 LINER-RH1085 Datasheet
64Kb / 4P
   3A Low Dropout Positive Adjustable Regulator
logo
E-Tech Electronics LTD
GU1085 ETL-GU1085 Datasheet
260Kb / 4P
   3A Low Dropout Positive Adjustable or Fixed-Mode Regulator
logo
Advanced Power Electron...
APE1085 A-POWER-APE1085 Datasheet
209Kb / 10P
   3A Low Dropout Positive Adjustable or Fixed-Mode Regulator
logo
GTM CORPORATION
GE1085 GTM-GE1085 Datasheet
229Kb / 4P
   3A Low Dropout Positive Adjustable or Fixed-Mode Regulator
GU1085 GTM-GU1085 Datasheet
258Kb / 4P
   3A Low Dropout Positive Adjustable or Fixed-Mode Regulator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com