データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LA-E65F-CBEA-24 データシート(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

部品番号 LA-E65F-CBEA-24
部品情報  Power TOPLED Lens
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  OSRAM [OSRAM GmbH]
ホームページ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LA-E65F-CBEA-24 データシート(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LA-E65F-CBEA-24 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LA-E65F-CBEA-24 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LA-E65F-CBEA-24 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LA-E65F-CBEA-24 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LA-E65F-CBEA-24 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LA-E65F-CBEA-24 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LA-E65F-CBEA-24 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LA-E65F-CBEA-24 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LA-E65F-CBEA-24 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 21 page
background image
2016-03-07
2
Version 1.3
LA E65F
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Intensity 1) page 20
Ordering Code
Typ:
Lichtstärke 1) Seite 20
Bestellnummer
I
F = 50 mA
IV [mcd]
LA E65F-CAEB-24-1
2800 ... 11200
Q65111A4088
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LA E65F-CAEB-24-1 means that
only one group CA, CB, DA, DB, EA, EB will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any
one packing unit. E. g. LA E65F-CAEB-24-1 means that only one wavelength group 2,3,4 will be shippable. LA E65F-CAEB-24-1
means that the device will be shipped within the specified limits as stated on page 5.
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped
on any packing unit. E. g. LA E65F-CAEB-24-1 means that only one forward voltage group 3A,3B,4A,4B will be shippable.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LA E65F-CAEB-24-1 bedeutet,
dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen CA, CB, DA, DB, EA, EB enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z. B. LA E65F-CAEB-24-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der
Wellenlängengruppen 2,3,4 enthalten ist (siehe Seite 5). LA E65F-CAEB-24-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten
Grenzen geliefert wird.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit
wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. LA E65F-CAEB-24-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen
gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen 3A,3B,4A,4B enthalten (siehe Seite 5).


同様の部品番号 - LA-E65F-CBEA-24

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
OSRAM GmbH
LA-E65F OSRAM-LA-E65F Datasheet
189Kb / 13P
   white P-LCC-4 package, colorless clear resin
More results

同様の説明 - LA-E65F-CBEA-24

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
OSRAM GmbH
LAE63F OSRAM-LAE63F_16 Datasheet
405Kb / 22P
   Power TOPLED Lens
LAE65F OSRAM-LAE65F_17 Datasheet
576Kb / 21P
   Power TOPLED Lens
LAE65F-DUALBINNING OSRAM-LAE65F-DUALBINNING Datasheet
611Kb / 21P
   Power TOPLED Lens
LS-E63B-BBCB-1-1-Z OSRAM-LS-E63B-BBCB-1-1-Z Datasheet
479Kb / 20P
   Power TOPLED Lens
LAE65B OSRAM-LAE65B Datasheet
532Kb / 20P
   Power TOPLED Lens
LAE65FP OSRAM-LAE65FP Datasheet
569Kb / 21P
   Power TOPLED Lens
LYE63F OSRAM-LYE63F Datasheet
594Kb / 22P
   Power TOPLED Lens
LTE63C OSRAM-LTE63C Datasheet
647Kb / 22P
   Power TOPLED Lens
LSE655 OSRAM-LSE655 Datasheet
168Kb / 14P
   Power TOPLED with Lens Hyper-Bright LED
Q65110A4110 OSRAM-Q65110A4110 Datasheet
344Kb / 19P
   Power TOPLED With Lens Enhanced Thin Film LED
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com