データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LS-A67K-K1L2-1-Z データシート(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

部品番号 LS-A67K-K1L2-1-Z
部品情報  SIDELED
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  OSRAM [OSRAM GmbH]
ホームページ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LS-A67K-K1L2-1-Z データシート(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LS-A67K-K1L2-1-Z Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LS-A67K-K1L2-1-Z Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LS-A67K-K1L2-1-Z Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LS-A67K-K1L2-1-Z Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LS-A67K-K1L2-1-Z Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LS-A67K-K1L2-1-Z Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LS-A67K-K1L2-1-Z Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LS-A67K-K1L2-1-Z Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LS-A67K-K1L2-1-Z Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 19 page
background image
2014-01-08
1
2014-01-08
SIDELED
Datasheet
Version 1.3
LS A67K
Features:
Besondere Merkmale:
• Package: white SMT package, colorless clear
resin
• Gehäusetyp: weißes SMT Gehäuse, farbloser
klarer Verguss
• Technology: InGaAlP
• Technologie: InGaAlP
• Viewing angle at 50 % IV: 120° (Lambertian
Emitter)
• Abstrahlwinkel bei 50 % IV: 120° (Lambertscher
Strahler)
• Color: super red (630 nm)
• Farbe: super rot (630 nm)
• Corrosion Robustness: Improved corrosion
robustness
• Korrosionsstabilität: Verbesserte
Korrosionsstabilität
Applications
Anwendungen
• Optical Indicator
• Optischer Indikator
• Coupling into light guides
• Einkopplung in Lichtleiter
• Backlighting
• Hinterleuchtung
• Automotive Interior Lighting
• Automobilbeleuchtung innen
• Dashboard Backlighting
• Instrumentenbeleuchtung
• Signal and Symbol Luminary
• Signal- und Symbolleuchten


同様の部品番号 - LS-A67K-K1L2-1-Z

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
OSRAM GmbH
LS-A67K OSRAM-LS-A67K Datasheet
470Kb / 19P
   white SMT package, colorless clear resin
More results

同様の説明 - LS-A67K-K1L2-1-Z

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
OSRAM GmbH
SFH-325 OSRAM-SFH-325 Datasheet
401Kb / 15P
   SIDELED
LY-A67K-K2M1-26-Z OSRAM-LY-A67K-K2M1-26-Z Datasheet
472Kb / 19P
   SIDELED
LS-A676-P2S1-1-Z OSRAM-LS-A676-P2S1-1-Z Datasheet
448Kb / 19P
   SIDELED
LTA673 OSRAM-LTA673 Datasheet
588Kb / 21P
   SIDELED
LTA67C OSRAM-LTA67C Datasheet
582Kb / 21P
   SIDELED
SFH-325-FA OSRAM-SFH-325-FA Datasheet
396Kb / 14P
   SIDELED
LAA67F OSRAM-LAA67F Datasheet
494Kb / 21P
   SIDELED
LT-A67C-S2U1-35-Z OSRAM-LT-A67C-S2U1-35-Z Datasheet
446Kb / 19P
   SIDELED
LG-A67K-H2K1-24-Z OSRAM-LG-A67K-H2K1-24-Z Datasheet
469Kb / 19P
   SIDELED
logo
Siemens Semiconductor G...
LSA670 SIEMENS-LSA670 Datasheet
61Kb / 8P
   SIDELED
logo
OSRAM GmbH
LR-A67F-U2AB-1-Z OSRAM-LR-A67F-U2AB-1-Z Datasheet
482Kb / 20P
   SIDELED
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com