データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LS-Q976-NR-1 データシート(PDF) 11 Page - OSRAM GmbH

部品番号 LS-Q976-NR-1
部品情報  CHIPLED 0603
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  OSRAM [OSRAM GmbH]
ホームページ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LS-Q976-NR-1 データシート(HTML) 11 Page - OSRAM GmbH

Back Button LS-Q976-NR-1 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LS-Q976-NR-1 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LS-Q976-NR-1 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LS-Q976-NR-1 Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LS-Q976-NR-1 Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LS-Q976-NR-1 Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LS-Q976-NR-1 Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH LS-Q976-NR-1 Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH LS-Q976-NR-1 Datasheet HTML 15Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 19 page
background image
Version 1.2
LS Q976
2014-06-04
11
Recommended Solder Pad 9) page 19
Reflow soldering
Empfohlenes Lötpaddesign 9) Seite 19
Reflow-Löten
Note:
For superior solder joint connectivity results we
recommend soldering under standard nitrogen
atmosphere. Package not suitable for ultra
sonic cleaning.
Anm.:
Um eine verbesserte Lötstellenkontaktierung zu
erreichen, empfehlen wir, unter Standard-
Stickstoffatmosphäre zu löten. Das Gehäuse ist
für Ultraschallreinigung nicht geeignet.
0.8 (0.031)
0.7 (0.028)
OHAPY606
0.8 (0.031)


同様の部品番号 - LS-Q976-NR-1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
OSRAM GmbH
LS-Q976 OSRAM-LS-Q976 Datasheet
517Kb / 19P
   SMT package 0603, colorless diffused resin, 1.6 mm x 0.8 mm x 0.8 mm
More results

同様の説明 - LS-Q976-NR-1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
OSRAM GmbH
LWQ38E OSRAM-LWQ38E Datasheet
557Kb / 22P
   CHIPLED 0603
LB-Q39E-N1OO-35-1 OSRAM-LB-Q39E-N1OO-35-1 Datasheet
1Mb / 21P
   CHIPLED 0603
logo
Vishay Siliconix
VLMTG1400 VISHAY-VLMTG1400 Datasheet
226Kb / 10P
   Highbright 0603 ChipLED
Rev. 1.2, 25-Jan-18
VLMS1300 VISHAY-VLMS1300 Datasheet
212Kb / 13P
   Highbright 0603 ChipLED
Rev. 1.2, 25-Jul-12
logo
HK TO-GRACE TECHNOLOGY ...
VLMS1300 TO-GRACE-VLMS1300 Datasheet
901Kb / 13P
   Highbright 0603 ChipLED
VLMTG1400 TO-GRACE-VLMTG1400 Datasheet
689Kb / 10P
   Highbright 0603 ChipLED
VLMW1300 TO-GRACE-VLMW1300 Datasheet
581Kb / 8P
   Highbright 0603 ChipLED
logo
Vishay Siliconix
VLMW1301 VISHAY-VLMW1301_V01 Datasheet
208Kb / 8P
   Highbright 0603 ChipLED
01-Jan-2022
VLMS1300 VISHAY-VLMS1300_V01 Datasheet
250Kb / 13P
   Highbright 0603 ChipLED
01-Jan-2022
VLMW1300 VISHAY-VLMW1300 Datasheet
176Kb / 8P
   Highbright 0603 ChipLED
Rev. 1.0, 08-Nov-11
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com