データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LS-Y876-Q2S1-1-Z データシート(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

部品番号 LS-Y876-Q2S1-1-Z
部品情報  Micro SIDELED 3010
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  OSRAM [OSRAM GmbH]
ホームページ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LS-Y876-Q2S1-1-Z データシート(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LS-Y876-Q2S1-1-Z Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LS-Y876-Q2S1-1-Z Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LS-Y876-Q2S1-1-Z Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LS-Y876-Q2S1-1-Z Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LS-Y876-Q2S1-1-Z Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LS-Y876-Q2S1-1-Z Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LS-Y876-Q2S1-1-Z Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LS-Y876-Q2S1-1-Z Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LS-Y876-Q2S1-1-Z Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 20 page
background image
2014-10-16
1
2014-10-16
Micro SIDELED 3010
Datasheet
Version 1.1
LS Y876
Micro SIDELED is a SMT LED with side emission. Due
to its low package height it is ideal for applications in
limited space environments.
Micro SIDELED ist eine SMT LED mit seitlicher
Abstrahlrichtung. Aufgrund ihrer niedrigen
Bauteilhöhe ist sie ideal für Anwendungen mit
begrenztem Raum.
Features:
Besondere Merkmale:
• Package: white SMT package, colorless clear
resin
Gehäusetyp: weißes SMT Gehäuse, farbloser
klarer Verguss
• Technology: InGaAlP
Technologie: InGaAlP
• Viewing angle at 50 % I
V: 120°
Abstrahlwinkel bei 50 % I
V: 120°
• Color: super red (633 nm)
Farbe: super rot (633 nm)
• Optical efficiency (typ.): 5 lm/W (super red)
Optischer Wirkungsgrad (typ.): 5 lm/W (super
rot)
• Corrosion Robustness: Improved corrosion
robustness
Korrosionsstabilität: Verbesserte
Korrosionsstabilität
Applications
Anwendungen
• Coupling into Light Guides
Einkopplung in Lichtleiter
• Backlighting
Hinterleuchtung
• Signal and Symbol Luminary
Signal- und Symbolleuchten
• Automotive Interior Lighting
Automobilbeleuchtung innen


同様の部品番号 - LS-Y876-Q2S1-1-Z

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
OSRAM GmbH
LS-Y876 OSRAM-LS-Y876 Datasheet
206Kb / 13P
   white SMT package
More results

同様の説明 - LS-Y876-Q2S1-1-Z

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
OSRAM GmbH
LTY87S OSRAM-LTY87S_17 Datasheet
590Kb / 21P
   Micro SIDELED 3010
LSY876 OSRAM-LSY876_14 Datasheet
501Kb / 20P
   Micro SIDELED 3010
LYY876 OSRAM-LYY876 Datasheet
504Kb / 20P
   Micro SIDELED 3010
LTY8SG OSRAM-LTY8SG Datasheet
536Kb / 21P
   Micro SIDELED 3010
LW-Y87C-T1U1-3K8L OSRAM-LW-Y87C-T1U1-3K8L Datasheet
607Kb / 22P
   Micro SIDELED 3010
LY-Y876-Q2T1-26-Z OSRAM-LY-Y876-Q2T1-26-Z Datasheet
504Kb / 20P
   Micro SIDELED 3010
LYY8SF OSRAM-LYY8SF Datasheet
981Kb / 22P
   Micro SIDELED
LBY8SG OSRAM-LBY8SG Datasheet
611Kb / 21P
   Micro SIDELED
LWY1SG OSRAM-LWY1SG_15 Datasheet
551Kb / 22P
   Micro SIDELED 2808
LW-Y1SG-BFCF-EKFM OSRAM-LW-Y1SG-BFCF-EKFM Datasheet
551Kb / 22P
   Micro SIDELED 2808
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com