データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

STAC150V2-350E データシート(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

部品番号 STAC150V2-350E
部品情報  Excellent thermal stability
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STAC150V2-350E データシート(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  STAC150V2-350E Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STAC150V2-350E Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STAC150V2-350E Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STAC150V2-350E Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STAC150V2-350E Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STAC150V2-350E Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STAC150V2-350E Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STAC150V2-350E Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STAC150V2-350E Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 12 page
background image
Contents
STAC150V2-350E
2/12
Doc ID 024198 Rev 1
Contents
1
Electrical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.1
Maximum ratings
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
1.2
Thermal data
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
2
Electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.1
Static
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
2.2
Dynamic
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
3
Impedance data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
4
Typical performance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
5
Package mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
6
Marking, packing and shipping specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
7
Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11


同様の部品番号 - STAC150V2-350E

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
STAC1011-350 STMICROELECTRONICS-STAC1011-350 Datasheet
789Kb / 14P
   Excellent thermal stability
May 2014 Rev 6
STAC1011-500 STMICROELECTRONICS-STAC1011-500 Datasheet
490Kb / 9P
   500 W, 50 V, 700 to 1200 MHz RF power LDMOS transistor
October 2019 Rev 3
STAC1214-350 STMICROELECTRONICS-STAC1214-350 Datasheet
330Kb / 12P
   350 W, 50 V, 1200 to 1400 MHz RF power LDMOS transistor
August 2020 Rev 2
More results

同様の説明 - STAC150V2-350E

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
LET9070CB STMICROELECTRONICS-LET9070CB Datasheet
725Kb / 14P
   Excellent thermal stability
July 2013 Rev 2
LET16060C STMICROELECTRONICS-LET16060C Datasheet
280Kb / 9P
   Excellent thermal stability
April 2014 Rev 3
STAC2942F STMICROELECTRONICS-STAC2942F Datasheet
533Kb / 16P
   Excellent thermal stability
October 2011 Rev 3
STAC2943 STMICROELECTRONICS-STAC2943 Datasheet
350Kb / 12P
   Excellent thermal stability
January 2012 Rev 1
STAC3933 STMICROELECTRONICS-STAC3933 Datasheet
290Kb / 14P
   Excellent thermal stability
January 2012 Rev 1
STAC4932B STMICROELECTRONICS-STAC4932B Datasheet
508Kb / 13P
   Excellent thermal stability
January 2014 Rev 7
STAC4932F STMICROELECTRONICS-STAC4932F Datasheet
330Kb / 12P
   Excellent thermal stability
September 2010 Rev 3
STAC4933 STMICROELECTRONICS-STAC4933 Datasheet
398Kb / 12P
   Excellent thermal stability
May 2017 Rev 2
LET9180 STMICROELECTRONICS-LET9180 Datasheet
314Kb / 10P
   Excellent thermal stability
May 2013 Rev 1
PD84006-E STMICROELECTRONICS-PD84006-E Datasheet
214Kb / 11P
   Excellent thermal stability
May 2012 Rev 2
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com