データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SI2320DS データシート(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

部品番号 SI2320DS
部品情報  N-Channel 200-V (D-S) MOSFET
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI2320DS データシート(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  SI2320DS Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI2320DS Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI2320DS Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI2320DS Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
Si2320DS
Vishay Siliconix
New Product
Document Number: 71084
S-63640—Rev. A, 01-Nov -98
www.vishay.com
S FaxBack 408-970-5600
2-3
TYPICAL CHARACTERISTICS (25_C UNLESS NOTED)
0
10
20
30
40
50
60
70
0
20406080
100
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
–50
–25
0
25
50
75
100
125
150
0
4
8
12
16
20
0
0.5
1.0
1.5
2.0
0
2
4
6
8
10
12
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
VDS – Drain-to-Source Voltage (V)
Crss
Coss
Ciss
VDS = 100 V
ID = 0.2 A
ID – Drain Current (A)
VGS = 10 V
ID = 0.2 A
VGS = 10 V
Gate Charge
On-Resistance vs. Drain Current
Qg – Total Gate Charge (nC)
Capacitance
On-Resistance vs. Junction Temperature
TJ – Junction Temperature (_C)
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
0
4
8
12
16
20
02468
10
ID = 0.2 A
10
1
0.001
Source-Drain Diode Forward Voltage
On-Resistance vs. Gate-to-Source Voltage
VSD – Source-to-Drain Voltage (V)
VGS – Gate-to-Source Voltage (V)
0.1
0.01
TJ = 150_C
TJ = 25_C


同様の部品番号 - SI2320DS

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Foshan Blue Rocket Elec...
SI2321 FOSHAN-SI2321 Datasheet
1Mb / 7P
   P- CHANNEL MOSFET in a SOT-23 Plastic Package
logo
Vishay Siliconix
SI2321DS VISHAY-SI2321DS Datasheet
41Kb / 5P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 19-May-03
logo
Guangdong Kexin Industr...
SI2321DS KEXIN-SI2321DS Datasheet
1Mb / 5P
   P-Channel Enhancement MOSFET
SI2321DS-3 KEXIN-SI2321DS-3 Datasheet
1Mb / 5P
   P-Channel Enhancement MOSFET
SI2321DS-HF KEXIN-SI2321DS-HF Datasheet
1Mb / 5P
   P-Channel MOSFET
More results

同様の説明 - SI2320DS

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SISS98DN VISHAY-SISS98DN Datasheet
345Kb / 9P
   N-Channel 200 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 23-May-16
logo
Analog Power
AM90N20-40P ANALOGPOWER-AM90N20-40P Datasheet
313Kb / 5P
   N-Channel 200-V (D-S) MOSFET
AM90N20-78B ANALOGPOWER-AM90N20-78B Datasheet
361Kb / 5P
   N-Channel 200-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SIR690DP VISHAY-SIR690DP Datasheet
371Kb / 13P
   N-Channel 200 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 04-Jul-16
logo
Analog Power
AMR402N ANALOGPOWER-AMR402N Datasheet
417Kb / 5P
   N-Channel 200-V (D-S) MOSFET
AM30N20-78D ANALOGPOWER-AM30N20-78D Datasheet
332Kb / 5P
   N-Channel 200-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4418DY VISHAY-SI4418DY Datasheet
69Kb / 5P
   N-Channel 200-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 24-Nov-03
logo
Analog Power
AM7202N ANALOGPOWER-AM7202N Datasheet
366Kb / 5P
   N-Channel 200-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SUM36N20-54P VISHAY-SUM36N20-54P Datasheet
125Kb / 6P
   N-Channel 200-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 14-Apr-08
logo
VBsemi Electronics Co.,...
VBMB1203M VBSEMI-VBMB1203M Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel 200 V (D-S) MOSFET
IRF630MFP VBSEMI-IRF630MFP Datasheet
3Mb / 8P
   N-Channel 200 V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com