データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

STGIF5CH60TS-L データシート(PDF) 6 Page - STMicroelectronics

部品番号 STGIF5CH60TS-L
部品情報  3-phase inverters for motor drives
Download  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STGIF5CH60TS-L データシート(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

Back Button STGIF5CH60TS-L Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STGIF5CH60TS-L Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STGIF5CH60TS-L Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STGIF5CH60TS-L Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STGIF5CH60TS-L Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STGIF5CH60TS-L Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STGIF5CH60TS-L Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STGIF5CH60TS-L Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STGIF5CH60TS-L Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 25 page
background image
Absolute maximum ratings
STGIF5CH60TS-L
6/25
DocID026578 Rev 5
Table 6. Thermal data
Symbol
Parameter
Value
Unit
Rth(j-c)
Thermal resistance junction-case single IGBT
5
°C/W
Thermal resistance junction-case single diode
9


同様の部品番号 - STGIF5CH60TS-L

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
STGIF5CH60TS-LZ STMICROELECTRONICS-STGIF5CH60TS-LZ Datasheet
932Kb / 24P
   SLLIMM - 2nd series IPM, 3-phase inverter, 8 A, 600 V, short‑circuit rugged IGBT
February 2022 Rev 1
More results

同様の説明 - STGIF5CH60TS-L

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
STGIPS10C60 STMICROELECTRONICS-STGIPS10C60 Datasheet
623Kb / 20P
   3-phase inverters for motor drives
April 2015 Rev 3
STGIB10CH60TS-L STMICROELECTRONICS-STGIB10CH60TS-L Datasheet
1Mb / 24P
   3-phase inverters for motor drives
October 2016 Rev 6
STGIB15CH60TS-E STMICROELECTRONICS-STGIB15CH60TS-E Datasheet
1Mb / 24P
   3-phase inverters for motor drives
November 2016 Rev 6
STGIB15CH60TS-L STMICROELECTRONICS-STGIB15CH60TS-L Datasheet
1Mb / 24P
   3-phase inverters for motor drives
November 2016 Rev 6
STGIPL30C60-H STMICROELECTRONICS-STGIPL30C60-H Datasheet
1Mb / 24P
   3-phase inverters for motor drives
July 2013 Rev 4
STGIPS20C60T-H STMICROELECTRONICS-STGIPS20C60T-H Datasheet
992Kb / 19P
   3-phase inverters for motor drives
STGIPS15C60T-H STMICROELECTRONICS-STGIPS15C60T-H Datasheet
640Kb / 19P
   3-phase inverters for motor drives
STGIF5CH60TS-E STMICROELECTRONICS-STGIF5CH60TS-E Datasheet
648Kb / 22P
   3-phase inverters for motor drives
STGIPS15C60 STMICROELECTRONICS-STGIPS15C60 Datasheet
611Kb / 20P
   3-phase inverters for motor drives
April 2015 Rev 3
STGIF10CH60TS-L STMICROELECTRONICS-STGIF10CH60TS-L Datasheet
490Kb / 25P
   3-phase inverters for motor drives
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com