データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SI4340DY データシート(PDF) 5 Page - Vishay Siliconix

部品番号 SI4340DY
部品情報  Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET with Schottky Diode
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI4340DY データシート(HTML) 5 Page - Vishay Siliconix

  SI4340DY Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI4340DY Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI4340DY Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI4340DY Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI4340DY Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI4340DY Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI4340DY Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI4340DY Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SI4340DY Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
Si4340DY
Vishay Siliconix
New Product
Document Number: 72376
S-31857—Rev. A, 15-Sep-03
www.vishay.com
5
TYPICAL CHARACTERISTICS (25_C UNLESS NOTED)
CHANNEL−1
10-3
10-2
110
10-1
10-4
2
1
0.1
0.01
0.2
0.1
0.05
0.02
Single Pulse
Duty Cycle = 0.5
Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Foot
Square Wave Pulse Duration (sec)
10-3
10-2
1
10
600
10-1
10-4
100
2
1
0.1
0.01
0.2
0.1
0.05
0.02
Single Pulse
Duty Cycle = 0.5
Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Ambient
Square Wave Pulse Duration (sec)
1. Duty Cycle, D =
2. Per Unit Base = RthJA = 92_C/W
3. TJM - TA = PDMZthJA(t)
t1
t2
t1
t2
Notes:
4. Surface Mounted
PDM


同様の部品番号 - SI4340DY

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI4340DY VISHAY-SI4340DY Datasheet
147Kb / 10P
   Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET with Schottky Diode
01-Jan-2022
SI4340DY VISHAY-SI4340DY_V01 Datasheet
147Kb / 10P
   Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET with Schottky Diode
01-Jan-2022
More results

同様の説明 - SI4340DY

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI4340DDY VISHAY-SI4340DDY Datasheet
230Kb / 15P
   Dual N-Channel 20 V (D-S) MOSFET with Schottky Diode
Rev. A, 02-Mar-11
SI4340DY VISHAY-SI4340DY_V01 Datasheet
147Kb / 10P
   Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET with Schottky Diode
01-Jan-2022
SI7980DP VISHAY-SI7980DP_V01 Datasheet
345Kb / 18P
   Dual N-Channel 20 V (D-S) MOSFET with Schottky Diode
08-Feb-17
SI7980DP VISHAY-SI7980DP Datasheet
538Kb / 18P
   Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET with Schottky Diode
Rev. C, 29-Dec-08
SI4340CDY VISHAY-SI4340CDY Datasheet
154Kb / 12P
   Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET with Schottky Diode
Rev. B, 07-Jul-08
SI4340CDY VISHAY-SI4340CDY_V01 Datasheet
1Mb / 12P
   Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET with Schottky Diode
01-Jan-2022
logo
Analog Power
AM3826N ANALOGPOWER-AM3826N Datasheet
286Kb / 5P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET With Schottky Diode
logo
Vishay Siliconix
SI3812DV VISHAY-SI3812DV_08 Datasheet
111Kb / 7P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET With Schottky Diode
Rev. E, 18-Aug-03
SI5858DU VISHAY-SI5858DU Datasheet
126Kb / 10P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET with Schottky Diode
Rev. B, 23-Jun-08
SI3812DV VISHAY-SI3812DV Datasheet
52Kb / 6P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET With Schottky Diode
Rev. D, 16-Apr-01
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com