データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SI5318-EVB データシート(PDF) 3 Page - Silicon Laboratories

部品番号 SI5318-EVB
部品情報  Differential inputs terminated on board
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SILABS [Silicon Laboratories]
ホームページ  http://www.silabs.com
Logo SILABS - Silicon Laboratories

SI5318-EVB データシート(HTML) 3 Page - Silicon Laboratories

  SI5318-EVB Datasheet HTML 1Page - Silicon Laboratories SI5318-EVB Datasheet HTML 2Page - Silicon Laboratories SI5318-EVB Datasheet HTML 3Page - Silicon Laboratories SI5318-EVB Datasheet HTML 4Page - Silicon Laboratories SI5318-EVB Datasheet HTML 5Page - Silicon Laboratories SI5318-EVB Datasheet HTML 6Page - Silicon Laboratories SI5318-EVB Datasheet HTML 7Page - Silicon Laboratories SI5318-EVB Datasheet HTML 8Page - Silicon Laboratories SI5318-EVB Datasheet HTML 9Page - Silicon Laboratories Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 16 page
background image
Si5318-EVB
Preliminary Rev. 1.0
3
1.8. Default Jumper Settings
The default jumper settings for the Si5318-EVB board are given in Table 1.
Table 1. Si5318-EVB Assembly Rev. A Default Jumper/Switch Settings
Location
Signal
State
Notes
JP5
VALTIME
0
100 ms Validation Time
BWSEL[0]
0
Loop Filter Bandwidth = 800 Hz
BWSEL[1]
1
Loop Filter Bandwidth = 800 Hz
INFRQSEL[0]
1
Clock IN = 19.44 MHz
INFRQSEL[1]
0
Clock IN = 19.44 MHz
INFRQSEL[2]
0
Clock IN = 19.44 MHz
FRQSEL[0]
0
Clock Out = 155.52 MHz
FRQSEL[1]
1
Clock Out = 155.52 MHz
DBLBW
0
Selected bandwidth not doubled
FXDDELAY
0
Fixed Delay disabled


同様の部品番号 - SI5318-EVB

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Silicon Laboratories
Si5318-X-BC SILABS-Si5318-X-BC Datasheet
598Kb / 30P
   SONET/SDH PRECISION CLOCK MULTIPLIER IC
More results

同様の説明 - SI5318-EVB

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Silicon Laboratories
SI5320-EVB SILABS-SI5320-EVB Datasheet
1Mb / 18P
   Differential inputs terminated on board
SI5364-EVB SILABS-SI5364-EVB Datasheet
1Mb / 14P
   Differential inputs terminated on board
logo
Elpida Memory
EDJ1108DJBG ELPIDA-EDJ1108DJBG Datasheet
448Kb / 33P
   Differential clock inputs
logo
Integrated Device Techn...
82P33814 IDT-82P33814 Datasheet
235Kb / 13P
   Differential reference inputs
logo
Integrated Circuit Syst...
82P33714 ICST-82P33714 Datasheet
209Kb / 13P
   Differential reference inputs
logo
Elpida Memory
EDJ2108DEBG ELPIDA-EDJ2108DEBG Datasheet
565Kb / 33P
   Differential clock inputs
EDJ2108EEBG ELPIDA-EDJ2108EEBG Datasheet
606Kb / 32P
   Differential clock inputs
EDJ4204EFBG ELPIDA-EDJ4204EFBG Datasheet
656Kb / 29P
   Differential clock inputs
EDJ2104BDBG ELPIDA-EDJ2104BDBG Datasheet
447Kb / 30P
   Differential clock inputs
logo
Integrated Circuit Syst...
82P33724 ICST-82P33724 Datasheet
208Kb / 13P
   Differential reference inputs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com