データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SS1030HEWS-AU データシート(PDF) 2 Page - Pan Jit International Inc.

部品番号 SS1030HEWS-AU
部品情報  SCHOTTKY BARRIER DIODE
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PANJIT [Pan Jit International Inc.]
ホームページ  http://www.panjit.com.tw
Logo PANJIT - Pan Jit International Inc.

SS1030HEWS-AU データシート(HTML) 2 Page - Pan Jit International Inc.

  SS1030HEWS-AU Datasheet HTML 1Page - Pan Jit International Inc. SS1030HEWS-AU Datasheet HTML 2Page - Pan Jit International Inc. SS1030HEWS-AU Datasheet HTML 3Page - Pan Jit International Inc. SS1030HEWS-AU Datasheet HTML 4Page - Pan Jit International Inc. SS1030HEWS-AU Datasheet HTML 5Page - Pan Jit International Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
PAGE . 2
SS1030HEWS-AU
Fig.1 Forward Current Derating Curve
Fig.1 Forward Current Derating Curve
Fig.2 Typical Junction Capacitance
Fig.2 Typical Junction Capacitance
Fig.3 Typical Reverse Characteristics
Fig.3 Typical Reverse Characteristics
Fig.4 Typical Forward Characteristics
Fig.4 Typical Forward Characteristics
TL, Lead Temperature (°C)
VR, Reverse Bias Voltage (V)
Percent of Rated Peak Reverse Voltage (%)
VF, Forward Voltage (V)
0
0.25
0.5
0.75
1
0
25
50
75
100
125
150
10
100
1000
0.1
1
10
100
0.001
0.01
0.1
1
10
100
20
40
60
80
100
T=25 C
J
o
T =150 C
J
o
T=75 C
J
o
T =125 C
J
o
0.1
1
10
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
TJ = 150°C
TJ = 125°C
TJ =75°C
TJ =25°C
3
May 23,2016­REV.04
0
10
20
30
40
0
25
50
75
100
125
150
TJ, Junction Temperature (°C)
Fig.5 Operating Temperature Derating Curve


同様の部品番号 - SS1030HEWS-AU

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Pan Jit International I...
SS1030HEWS PANJIT-SS1030HEWS Datasheet
61Kb / 3P
   SCHOTTKY BARRIER DIODE
SS1030HEWS PANJIT-SS1030HEWS_16 Datasheet
271Kb / 5P
   SCHOTTKY BARRIER DIODE
SS1030HEWS_R1_00001 PANJIT-SS1030HEWS_R1_00001 Datasheet
271Kb / 5P
   SCHOTTKY BARRIER DIODE
SS1030HEWS_R2_00001 PANJIT-SS1030HEWS_R2_00001 Datasheet
271Kb / 5P
   SCHOTTKY BARRIER DIODE
More results

同様の説明 - SS1030HEWS-AU

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
RB070M-30 ROHM-RB070M-30_1 Datasheet
131Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB095B-40 ROHM-RB095B-40_09 Datasheet
451Kb / 4P
   Schottky barrier Diode
RB161L-40 ROHM-RB161L-40_2 Datasheet
161Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB205T-60 ROHM-RB205T-60_10 Datasheet
348Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB215T-60 ROHM-RB215T-60_10 Datasheet
308Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB496EA ROHM-RB496EA_1 Datasheet
195Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB521CS-30 ROHM-RB521CS-30_09 Datasheet
366Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB551V-30 ROHM-RB551V-30_1 Datasheet
132Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RSX101VA-30 ROHM-RSX101VA-30_1 Datasheet
147Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RSX301L-30 ROHM-RSX301L-30_1 Datasheet
181Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RSX301LA-30 ROHM-RSX301LA-30_10 Datasheet
364Kb / 4P
   Schottky barrier diode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com