データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

A-1801H データシート(PDF) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

部品番号 A-1801H
部品情報  SINGLE DIGIT DISPLAY
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
ホームページ  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

A-1801H データシート(HTML) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  A-1801H Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
C/A-1801X
SINGLE DIGIT DISPLAY
Part No.
Chip
Electro-Optical Characteristics
Vf(V)20mA
Iv(ucd)10mA
Shape
Common
Cathode
Common
Anode
Raw
Material
Emitted
Color
Wave
Length
λp(nm)
Typ.
Max.
Typ.
Fig. No.
C-1801H
A-1801H
GaP
Red
700
6.3
8.4
1400
C-1801E
A-1801E
GaAsP/GaP Hi.effi Red
635
6.0
8.4
5600
C-1801G
A-1801G
GaP
Green
565
6.3
8.4
5200
C-1801Y
A-1801Y
GaAsP/GaP Yellow
585
6.3
8.4
5200
C-1801SR
A-1801SR
GaAlAs
Super Red
660
5.4
7.2
40000
D19
Fig.D19
1.All dimension are in millimeters (inches).
2.Tolerance is ±0.25 mm (0.01”) unless otherwise specified.


同様の部品番号 - A-1801H

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PARA LIGHT ELECTRONICS ...
A-1801G PARALIGHT-A-1801G Datasheet
259Kb / 12P
   1.8 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
A-1801SR PARALIGHT-A-1801SR Datasheet
195Kb / 10P
   1.8 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
A-1801Y PARALIGHT-A-1801Y Datasheet
194Kb / 10P
   1.8 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
More results

同様の説明 - A-1801H

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
C-5001H ETC-C-5001H Datasheet
80Kb / 1P
   SINGLE DIGIT DISPLAY
A-301E-11 ETC-A-301E-11 Datasheet
95Kb / 1P
   SINGLE DIGIT DISPLAY
C-1021X ETC-C-1021X Datasheet
96Kb / 1P
   SINGLE DIGIT DISPLAY
C-1501X ETC-C-1501X Datasheet
90Kb / 1P
   SINGLE DIGIT DISPLAY
logo
Visual Communications C...
VAOS-C-A402G9 VCC-VAOS-C-A402G9 Datasheet
204Kb / 4P
   SINGLE DIGIT DISPLAY
VAOS-C-A301S9 VCC-VAOS-C-A301S9 Datasheet
318Kb / 4P
   SINGLE DIGIT DISPLAY
logo
List of Unclassifed Man...
C-3001 ETC1-C-3001 Datasheet
76Kb / 1P
   SINGLE DIGIT DISPLAY
logo
Visual Communications C...
VAOS-C-A301G9 VCC-VAOS-C-A301G9 Datasheet
320Kb / 4P
   SINGLE DIGIT DISPLAY
VAOS-C-A402S9 VCC-VAOS-C-A402S9 Datasheet
201Kb / 4P
   SINGLE DIGIT DISPLAY
logo
List of Unclassifed Man...
A-601 ETC-A-601 Datasheet
97Kb / 1P
   SINGLE DIGIT DISPLAY
More results


Html Pages

1


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com