データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SS3020HE_R2_00001 データシート(PDF) 2 Page - Pan Jit International Inc.

部品番号 SS3020HE_R2_00001
部品情報  SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PANJIT [Pan Jit International Inc.]
ホームページ  http://www.panjit.com.tw
Logo PANJIT - Pan Jit International Inc.

SS3020HE_R2_00001 データシート(HTML) 2 Page - Pan Jit International Inc.

  SS3020HE_R2_00001 Datasheet HTML 1Page - Pan Jit International Inc. SS3020HE_R2_00001 Datasheet HTML 2Page - Pan Jit International Inc. SS3020HE_R2_00001 Datasheet HTML 3Page - Pan Jit International Inc. SS3020HE_R2_00001 Datasheet HTML 4Page - Pan Jit International Inc. SS3020HE_R2_00001 Datasheet HTML 5Page - Pan Jit International Inc. SS3020HE_R2_00001 Datasheet HTML 6Page - Pan Jit International Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
SS3020HE SERIES
April 18,2016-REV.13
PAGE . 2
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
0
25
50
75
100
125
150
TL, Lead Temperature (°C)
20V~30V
40V~200V


同様の部品番号 - SS3020HE_R2_00001

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Pan Jit International I...
SS3020HE PANJIT-SS3020HE Datasheet
80Kb / 4P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
More results

同様の説明 - SS3020HE_R2_00001

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Shanghai Sunrise Electr...
SS12 SSE-SS12 Datasheet
16Kb / 1P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Pan Jit International I...
SX32 PANJIT-SX32_04 Datasheet
41Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
General Semiconductor
SS22 GE-SS22 Datasheet
85Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Shanghai Sunrise Electr...
SK12 SSE-SK12 Datasheet
17Kb / 1P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
GOOD-ARK Electronics
SK22 GOOD-ARK-SK22 Datasheet
182Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Comchip Technology
CDBV120 COMCHIP-CDBV120 Datasheet
217Kb / 2P
   Surface Mount Schottky Barrier Rectifier
logo
Diotech Company.
SK52C DIOTECH-SK52C Datasheet
756Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
EIC discrete Semiconduc...
SKN0 EIC-SKN0_05 Datasheet
97Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SK52 EIC-SK52_05 Datasheet
97Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Pan Jit International I...
SS12F PANJIT-SS12F Datasheet
258Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Shenzhen Taychipst Elec...
S510B TAYCHIPST-S510B Datasheet
8Mb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com