データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SD320S_L2_00001 データシート(PDF) 3 Page - Pan Jit International Inc.

部品番号 SD320S_L2_00001
部品情報  SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PANJIT [Pan Jit International Inc.]
ホームページ  http://www.panjit.com.tw
Logo PANJIT - Pan Jit International Inc.

SD320S_L2_00001 データシート(HTML) 3 Page - Pan Jit International Inc.

  SD320S_L2_00001 Datasheet HTML 1Page - Pan Jit International Inc. SD320S_L2_00001 Datasheet HTML 2Page - Pan Jit International Inc. SD320S_L2_00001 Datasheet HTML 3Page - Pan Jit International Inc. SD320S_L2_00001 Datasheet HTML 4Page - Pan Jit International Inc. SD320S_L2_00001 Datasheet HTML 5Page - Pan Jit International Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
PSD320S~SD360S
November 14,2014-REV.02
Page 3
MOUNTING PAD LAYOUT
ORDER INFORMATION
˙Packing information
T/R
– 3K per 13" plastic Reel


同様の部品番号 - SD320S_L2_00001

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Won-Top Electronics
SD320S-T3 WTE-SD320S-T3 Datasheet
43Kb / 3P
   3.0A DPAK SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Pan Jit International I...
SD320S PANJIT-SD320S_03 Datasheet
43Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SD320S PANJIT-SD320S_09 Datasheet
125Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
More results

同様の説明 - SD320S_L2_00001

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
EIC discrete Semiconduc...
SK12 EIC-SK12 Datasheet
29Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SK32S EIC-SK32S Datasheet
12Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SKO2 EIC-SKO2 Datasheet
29Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Pan Jit International I...
SD320YS PANJIT-SD320YS_09 Datasheet
89Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SD820T PANJIT-SD820T_09 Datasheet
47Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Weitron Technology
B120L WEITRON-B120L Datasheet
100Kb / 3P
   Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
logo
Vishay Siliconix
MSS1P2L VISHAY-MSS1P2L_11 Datasheet
91Kb / 4P
   Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
Revision: 19-Apr-11
MSS1P3 VISHAY-MSS1P3_11 Datasheet
93Kb / 4P
   Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
Revision: 19-Apr-11
MSS2P2 VISHAY-MSS2P2_11 Datasheet
93Kb / 4P
   Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
Revision: 19-Apr-11
logo
Weitron Technology
B520B WEITRON-B520B_09 Datasheet
603Kb / 3P
   Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
logo
Vishay Siliconix
MSS1P5 VISHAY-MSS1P5 Datasheet
107Kb / 4P
   Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
Revision: 04-Aug-08
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com