データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BD10H150CS_S2_00001 データシート(PDF) 3 Page - Pan Jit International Inc.

部品番号 BD10H150CS_S2_00001
部品情報  ULTRA LOW IR SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PANJIT [Pan Jit International Inc.]
ホームページ  http://www.panjit.com.tw
Logo PANJIT - Pan Jit International Inc.

BD10H150CS_S2_00001 データシート(HTML) 3 Page - Pan Jit International Inc.

  BD10H150CS_S2_00001 Datasheet HTML 1Page - Pan Jit International Inc. BD10H150CS_S2_00001 Datasheet HTML 2Page - Pan Jit International Inc. BD10H150CS_S2_00001 Datasheet HTML 3Page - Pan Jit International Inc. BD10H150CS_S2_00001 Datasheet HTML 4Page - Pan Jit International Inc. BD10H150CS_S2_00001 Datasheet HTML 5Page - Pan Jit International Inc. BD10H150CS_S2_00001 Datasheet HTML 6Page - Pan Jit International Inc. BD10H150CS_S2_00001 Datasheet HTML 7Page - Pan Jit International Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
PBD10H150CS \ MBR10H150CT \ MBR10H150FCT \ MBR10H150DC SERIES
October 13,2016-REV.02
Page 3
˙Packing information
T/R - 3K per 13" plastic Reel
MOUNTING PAD LAYOUT
ORDER INFORMATION


同様の部品番号 - BD10H150CS_S2_00001

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Pan Jit International I...
BD10H150CS PANJIT-BD10H150CS Datasheet
401Kb / 7P
   ULTRA LOW IR SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
More results

同様の説明 - BD10H150CS_S2_00001

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Pan Jit International I...
MBR20H150FAT PANJIT-MBR20H150FAT Datasheet
280Kb / 4P
   ULTRA LOW IR SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
MBR5H150SS PANJIT-MBR5H150SS Datasheet
203Kb / 6P
   ULTRA LOW IR SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
MBR3H150SS PANJIT-MBR3H150SS Datasheet
226Kb / 6P
   ULTRA LOW IR SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
MBR20H150CT PANJIT-MBR20H150CT Datasheet
463Kb / 6P
   ULTRA LOW IR SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
BD10H150CS PANJIT-BD10H150CS Datasheet
401Kb / 7P
   ULTRA LOW IR SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
MBR1H150 PANJIT-MBR1H150 Datasheet
264Kb / 6P
   ULTRA LOW IR SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
MBR30H150CT PANJIT-MBR30H150CT Datasheet
280Kb / 6P
   ULTRA LOW IR SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SRH5150 SECOS-SRH5150_15 Datasheet
129Kb / 2P
   Low IR Schottky Barrier Rectifiers
SMH3150B SECOS-SMH3150B Datasheet
211Kb / 2P
   Low IR Schottky Barrier Rectifiers
SRH5200 SECOS-SRH5200_15 Datasheet
129Kb / 2P
   Low IR Schottky Barrier Rectifiers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com