データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SB1040LFCT データシート(PDF) 2 Page - Pan Jit International Inc.

部品番号 SB1040LFCT
部品情報  DUAL LOW VF SCHOTTKY RECTIFIER
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PANJIT [Pan Jit International Inc.]
ホームページ  http://www.panjit.com.tw
Logo PANJIT - Pan Jit International Inc.

SB1040LFCT データシート(HTML) 2 Page - Pan Jit International Inc.

  SB1040LFCT_16 Datasheet HTML 1Page - Pan Jit International Inc. SB1040LFCT_16 Datasheet HTML 2Page - Pan Jit International Inc. SB1040LFCT_16 Datasheet HTML 3Page - Pan Jit International Inc. SB1040LFCT_16 Datasheet HTML 4Page - Pan Jit International Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
PAGE . 2
October 14,2016­REV.02
SB1040LFCT
Fig.1 Typical Forward Characteristics
0.1
1
10
100
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
VF, Forward Voltage (V)
TJ = 75°C
TJ = 25°C
TJ = 125°C
TJ = 100°C
10
100
1000
10000
0.1
1
10
100
VR, Reverse Bias Voltage (V)
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
0
25
50
75
100
125
150
TC, Case Temperature (°C)
0.01
0.1
1
10
100
20
40
60
80
100
Percent of Rated Peak Reverse Voltage (%)
100°C
25°C
Fig.3 Typical Junction Capacitance
Fig.4 Forward Current Derating Curve
Fig.2 Typical Reverse Characteristics
Per Diode
Per Diode
Per Diode
Per Diode


同様の部品番号 - SB1040LFCT_16

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Pan Jit International I...
SB1040LFCT PANJIT-SB1040LFCT Datasheet
91Kb / 2P
   DUAL LOW VF SCHOTTKY RECTIFIER
More results

同様の説明 - SB1040LFCT_16

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Pan Jit International I...
SB1060LCT PANJIT-SB1060LCT Datasheet
86Kb / 2P
   DUAL LOW VF SCHOTTKY RECTIFIER
SB4045LCT PANJIT-SB4045LCT Datasheet
89Kb / 2P
   DUAL LOW VF SCHOTTKY RECTIFIER
SB1060LFCT PANJIT-SB1060LFCT Datasheet
93Kb / 2P
   DUAL LOW VF SCHOTTKY RECTIFIER
SB1040LCT PANJIT-SB1040LCT Datasheet
88Kb / 2P
   DUAL LOW VF SCHOTTKY RECTIFIER
SB2060LFCT PANJIT-SB2060LFCT Datasheet
66Kb / 2P
   DUAL LOW VF SCHOTTKY RECTIFIER
logo
ASEMI TECHNOLOGY., LTD
SB40100LCT ASEMI-SB40100LCT Datasheet
312Kb / 2P
   DUAL LOW VF SCHOTTKY RECTIFIER
logo
Pan Jit International I...
SB1040LCT PANJIT-SB1040LCT_16 Datasheet
304Kb / 4P
   DUAL LOW VF SCHOTTKY RECTIFIER
SB1040LFCT PANJIT-SB1040LFCT Datasheet
91Kb / 2P
   DUAL LOW VF SCHOTTKY RECTIFIER
SB2060LCT PANJIT-SB2060LCT Datasheet
68Kb / 2P
   DUAL LOW VF SCHOTTKY RECTIFIER
SB3045LCT PANJIT-SB3045LCT Datasheet
78Kb / 2P
   DUAL LOW VF SCHOTTKY RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com