データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

STA516BE13TR データシート(PDF) 11 Page - STMicroelectronics

部品番号 STA516BE13TR
部品情報  500 W FFX digital amplifier power stage
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STA516BE13TR データシート(HTML) 11 Page - STMicroelectronics

Back Button STA516BE13TR Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STA516BE13TR Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STA516BE13TR Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STA516BE13TR Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STA516BE13TR Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STA516BE13TR Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STA516BE13TR Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STA516BE13TR Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics STA516BE13TR Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 20 page
background image
STA516BE
Power supply and control sequencing
Figure 5: Power-OFF sequence
DocID026166 Rev 1
11/20


同様の部品番号 - STA516BE13TR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
STA516B STMICROELECTRONICS-STA516B Datasheet
179Kb / 13P
   60 V 6 A quad power half bridge
STA516B13TR STMICROELECTRONICS-STA516B13TR Datasheet
179Kb / 13P
   60 V 6 A quad power half bridge
STA516B STMICROELECTRONICS-STA516B_10 Datasheet
212Kb / 17P
   65-volt, 7.5-amp, quad power half bridge
More results

同様の説明 - STA516BE13TR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Texas Instruments
TAS5122 TI-TAS5122_07 Datasheet
555Kb / 22P
[Old version datasheet]   30-W STEREO DIGITAL AMPLIFIER POWER STAGE
TAS5342A TI1-TAS5342A_13 Datasheet
1Mb / 27P
[Old version datasheet]   100 W STEREO DIGITAL AMPLIFIER POWER STAGE
TAS5342A TI-TAS5342A Datasheet
851Kb / 27P
[Old version datasheet]   100 W STEREO DIGITAL AMPLIFIER POWER STAGE
TAS5342LA TI-TAS5342LA Datasheet
840Kb / 27P
[Old version datasheet]   100 W STEREO DIGITAL AMPLIFIER POWER STAGE
TAS5352 TI-TAS5352 Datasheet
827Kb / 27P
[Old version datasheet]   125 W STEREO DIGITAL AMPLIFIER POWER STAGE
TAS5342DDVRG4 TI-TAS5342DDVRG4 Datasheet
974Kb / 29P
[Old version datasheet]   100 W STEREO DIGITAL AMPLIFIER POWER STAGE
TAS5352 TI1-TAS5352_16 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   125 W STEREO DIGITAL AMPLIFIER POWER STAGE
TAS5110A TI-TAS5110A Datasheet
165Kb / 17P
[Old version datasheet]   PurePath Digital AMPLIFIER TAS5110A 50-W DIGITAL AMPLIFIER POWER STAGE
TAS5110A TI1-TAS5110A_16 Datasheet
473Kb / 20P
[Old version datasheet]   PurePath Digital AMPLIFIER TAS5110A 50-W DIGITAL AMPLIFIER POWER STAGE
TAS5342L TI-TAS5342L Datasheet
822Kb / 29P
[Old version datasheet]   100 W STEREO DIGITAL AMPLIFIER POWER STAGE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com