データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CA13057 データシート(PDF) 1 Page - Cree, Inc

部品番号 CA13057
部品情報  Flare series
Download  31 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CREE [Cree, Inc]
ホームページ  http://www.cree.com/
Logo CREE - Cree, Inc

CA13057 データシート(HTML) 1 Page - Cree, Inc

  CA13057 Datasheet HTML 1Page - Cree, Inc CA13057 Datasheet HTML 2Page - Cree, Inc CA13057 Datasheet HTML 3Page - Cree, Inc CA13057 Datasheet HTML 4Page - Cree, Inc CA13057 Datasheet HTML 5Page - Cree, Inc CA13057 Datasheet HTML 6Page - Cree, Inc CA13057 Datasheet HTML 7Page - Cree, Inc CA13057 Datasheet HTML 8Page - Cree, Inc CA13057 Datasheet HTML 9Page - Cree, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 31 page
background image
PRODUCT DATASHEET
Flare series
last update 5/10/2015
DETAILS
Product Number
CA13057_FLARE-MINI-AD
Family
Flare
Type
Assembly
Color
clear
Diameter
16 mm
Height
9,1 mm
Style
round
Optic Material
PMMA
Holder Material
Fastening
tape
Status
production ready
ROHS Comliant
Yes
Date Updated
5/10/2015
OPTICAL PROPERTIES
Viewing
Light
Effi-
LED
Angle
Beam
ciency
cd/lm
Connector
XB-D
100+16 deg
Oval
93 %
1.200
-
XP-G
100+20 deg
Oval
94 %
1.100
-
XT-E
104+19 deg
Oval
94 %
1.100
-
XP-E2
90+16 deg
Oval
94 %
1.400
-
XP-G2
95+21 deg
Oval
94 %
1.100
-
XP-L
111+28 deg
Oval
94 %
0.820
-
XHP35 HD
sim: 97+29
Oval
sim: 92 % sim: 0.850 -
XHP35 HI
sim: 96+21
Oval
sim: 94 % sim: 1.200 -
XP-L2
102+29 deg
Oval
94 %
0.770
-
H35C1 (LEMWA33)
100+20 deg
Oval
93 %
1.100
-
LUXEON A
92+20 deg
Oval
94 %
1.100
-
LUXEON C
sim: 13+86
Oval
sim: 93 % sim: 1.570 -
NVSxx19A
100+20 deg
Oval
94 %
1.100
-
Oslon Square EC
92+21 deg
Oval
94 %
1.100
-
LH351Z
99+24 deg
Oval
94 %
1.100
-
Z5M1/Z5M2
99+22 deg
Oval
94 %
1.100
-
June 7th 2017 4:30 Copyright Ledil Oy - Subject to change without prior notice - Page 1/1
Ledil Oy
Salorankatu 10
24240 SALO, Finland
http://www.ledil.com
email: ledil@ledil.com
FAX: +358-2-733 8001


同様の部品番号 - CA13057

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Ledil, Inc.
CA13057 LEDIL-CA13057 Datasheet
3Mb / 8P
   ~100째 x 20째 oval beam. Assembly with installation tape
More results

同様の説明 - CA13057

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Cree, Inc
C12763 CREE-C12763 Datasheet
1Mb / 25P
   Flare series
CA12838 CREE-CA12838 Datasheet
2Mb / 41P
   Flare series
C14613 CREE-C14613 Datasheet
686Kb / 9P
   Flare series
CA12764 CREE-CA12764 Datasheet
2Mb / 39P
   Flare series
C12837 CREE-C12837 Datasheet
1Mb / 27P
   Flare series
C13015 CREE-C13015 Datasheet
971Kb / 20P
   Flare series
C13012 CREE-C13012 Datasheet
3Mb / 59P
   Flare series
C13016 CREE-C13016 Datasheet
1Mb / 22P
   Flare series
CA13058 CREE-CA13058 Datasheet
1Mb / 27P
   Flare series
CA14366 CREE-CA14366 Datasheet
976Kb / 15P
   Flare series
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com