データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SB130AS_R2_00001 データシート(PDF) 3 Page - Pan Jit International Inc.

部品番号 SB130AS_R2_00001
部品情報  SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PANJIT [Pan Jit International Inc.]
ホームページ  http://www.panjit.com.tw
Logo PANJIT - Pan Jit International Inc.

SB130AS_R2_00001 データシート(HTML) 3 Page - Pan Jit International Inc.

  SB130AS_R2_00001 Datasheet HTML 1Page - Pan Jit International Inc. SB130AS_R2_00001 Datasheet HTML 2Page - Pan Jit International Inc. SB130AS_R2_00001 Datasheet HTML 3Page - Pan Jit International Inc. SB130AS_R2_00001 Datasheet HTML 4Page - Pan Jit International Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
PSB130AS
April 10,2017-REV.00
Page 3
Part No Packing Code Version
Part No Packing Code
Package Type
Packing Type
Marking
Version
SB130AS_R1_00001
SOD-123
3K pcs / 7
” reel
GS
Halogen free
SB130AS_R2_00001
SOD-123
10K pcs / 13
” reel
GS
Halogen free
Mounting Pad Layout


同様の部品番号 - SB130AS_R2_00001

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SB130A VISHAY-SB130A Datasheet
95Kb / 4P
   Schottky Barrier Rectifier
Revision: 19-May-08
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
SB130A SEMTECH_ELEC-SB130A Datasheet
160Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Vishay Siliconix
SB130A VISHAY-SB130A Datasheet
79Kb / 4P
   Schottky Barrier Rectifier
Revision: 14-Jan-11
More results

同様の説明 - SB130AS_R2_00001

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
CRS14 TOSHIBA-CRS14 Datasheet
191Kb / 6P
   Schottky Barrier Rectifier Schottky Barrier Type
logo
Shenzhen Ping Sheng Ele...
SS12 PFS-SS12 Datasheet
559Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Sanken electric
FMW-2156 SANKEN-FMW-2156 Datasheet
209Kb / 4P
   Schottky Barrier Rectifier
logo
Micro Commercial Compon...
1N60 MCC-1N60 Datasheet
419Kb / 3P
   Schottky Barrier Rectifier
LL60 MCC-LL60 Datasheet
400Kb / 3P
   Schottky Barrier Rectifier
logo
Vishay Siliconix
1N5820 VISHAY-1N5820_09 Datasheet
68Kb / 4P
   Schottky Barrier Rectifier
Revision: 20-Oct-09
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
S5817 BILIN-S5817 Datasheet
57Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Vishay Siliconix
SBL1030 VISHAY-SBL1030 Datasheet
142Kb / 5P
   Schottky Barrier Rectifier
Revision: 25-Apr-08
logo
Chenmko Enterprise Co. ...
MPL1035PT CHENMKO-MPL1035PT Datasheet
260Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SPL270CTPT CHENMKO-SPL270CTPT Datasheet
161Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SPL320LLPT CHENMKO-SPL320LLPT Datasheet
153Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com