データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SI4480EY データシート(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix

部品番号 SI4480EY
部品情報  N-Channel 80-V (D-S) MOSFET
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI4480EY データシート(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix

  SI4480EY Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI4480EY Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI4480EY Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI4480EY Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
Si4480EY
Vishay Siliconix
www.vishay.com
2-4
Document Number: 71060
S-03951—Rev. B, 26-May-03
TYPICAL CHARACTERISTICS (25_C UNLESS NOTED)
0
30
50
10
20
Single Pulse Power
Time (sec)
40
1
100
600
10
10-1
10-2
10-3
10-2
1
10
600
10-1
10-4
100
- 1.5
- 1.0
- 0.5
0.0
0.5
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
175
ID = 250 mA
2
1
0.1
0.01
0.2
0.1
0.05
0.02
Single Pulse
Duty Cycle = 0.5
Threshold Voltage
TJ - Temperature (_C)
Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Ambient
Square Wave Pulse Duration (sec)
1. Duty Cycle, D =
2. Per Unit Base = RthJA = 85_C/W
3. TJM - TA = PDMZthJA(t)
t1
t2
t1
t2
Notes:
4. Surface Mounted
PDM
10-3
10-2
1
100
10-1
10-4
1
0.1
0.01
0.0001
Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Foot
Square Wave Pulse Duration (sec)
10
0.2
0.1
0.05
0.02
0.5
0.001
Single Pulse


同様の部品番号 - SI4480EY

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SI4480EY-T1-E3 VBSEMI-SI4480EY-T1-E3 Datasheet
610Kb / 9P
   N-Channel 100 V (D-S) MOSFET
More results

同様の説明 - SI4480EY

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SIR880DP_1209 VISHAY-SIR880DP_1209 Datasheet
504Kb / 13P
   N-Channel 80 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 22-Nov-10
logo
DinTek Semiconductor Co...
DTM4830 DINTEK-DTM4830 Datasheet
311Kb / 8P
   N-Channel 80 V (D-S) MOSFET
logo
Analog Power
AM30N08-80D ANALOGPOWER-AM30N08-80D Datasheet
79Kb / 3P
   N-Channel 80-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI7852DP VISHAY-SI7852DP Datasheet
40Kb / 5P
   N-Channel 80-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 28-May-01
logo
Analog Power
AM90N08-05P ANALOGPOWER-AM90N08-05P Datasheet
369Kb / 5P
   N-Channel 80-V (D-S) MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
60N75 VBSEMI-60N75 Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel 80 V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4896DY VISHAY-SI4896DY_17 Datasheet
182Kb / 8P
   N-Channel 80-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 18-May-09
logo
VBsemi Electronics Co.,...
AOB470L VBSEMI-AOB470L Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel 80 V (D-S) MOSFET
SUD40N08-16-E3 VBSEMI-SUD40N08-16-E3 Datasheet
999Kb / 9P
   N-Channel 80 V (D-S) MOSFET
PHP79NQ08LT VBSEMI-PHP79NQ08LT Datasheet
999Kb / 8P
   N-Channel 80 V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Telefunken
SIR826ADP TFUNK-SIR826ADP Datasheet
381Kb / 13P
   N-Channel 80 V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com