データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼
品番検索
         詳細検索


SDZ6.8 データシート(Datasheet) 2 Page - Rohm

部品番号. SDZ6.8
部品情報  Zener Diode
ダウンロード  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo 

 
 2 page
background image
SDZ Series  
                                        Data sheet
Characteristic (Ta = 25ºC)
           
  
  
  
  
  
  
  
  
 
P/N
Symbol
Zener Voltage:VZ(V)
Reverse Current:IR(μA)
MIN.
MAX.
Iz(mA)
MAX.
VR(V)
SDZ5.1
4.840
5.370
5.0
2.0
1.5
SDZ5.6
5.310
5.920
5.0
1.0
2.5
SDZ6.2
5.860
6.530
5.0
1.0
3.0
SDZ6.8
6.470
7.140
5.0
0.5
3.5
SDZ7.5
7.060
7.840
5.0
0.5
4.0
SDZ8.2
7.760
8.640
5.0
0.5
5.0
VZ test time is 40ms.
                     
Marking
P/N
Marking
P/N
Marking
SDZ5.1
DA
SDZ6.8
HA
SDZ5.6
EA
SDZ7.5
JA
SDZ6.2
FA
SDZ8.2
KA
www.rohm.com
© 2017 ROHMCo., Ltd. All rights reserved.
2/6
 
               
2017/02/23_Rev.002




Html ページ

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Datasheet Download




リンク URL

ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ]  

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl