データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SMCJ6.0A-TR データシート(PDF) 6 Page - STMicroelectronics

部品番号 SMCJ6.0A-TR
部品情報  Transil?
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

SMCJ6.0A-TR データシート(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

Back Button SMCJ6.0A-TR Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics SMCJ6.0A-TR Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics SMCJ6.0A-TR Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics SMCJ6.0A-TR Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics SMCJ6.0A-TR Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics SMCJ6.0A-TR Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics SMCJ6.0A-TR Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics SMCJ6.0A-TR Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics SMCJ6.0A-TR Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
Ordering information scheme
SMCJ
6/10
Doc ID 5617 Rev 8
2
Ordering information scheme
Figure 12. Ordering information scheme
SM
C
J
85
CA
-
TR
Surface mount
Peak pulse power
C = 1500 W Transil in SMC
Stand off voltage
85 = 85 V
Type
A = Unidirectinal
CA = Bidirectional
Delivery mode
TR = Tape and reel


同様の部品番号 - SMCJ6.0A-TR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
SMCJ6.0A-TR STMICROELECTRONICS-SMCJ6.0A-TR Datasheet
75Kb / 5P
   TRANSILTM
More results

同様の説明 - SMCJ6.0A-TR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
SMAJ STMICROELECTRONICS-SMAJ Datasheet
152Kb / 6P
   TRANSIL
SMBJ5.0A-TR STMICROELECTRONICS-SMBJ5.0A-TR Datasheet
133Kb / 10P
   Transil
P6KE6V8A STMICROELECTRONICS-P6KE6V8A_04 Datasheet
96Kb / 6P
   TRANSIL
BZW04-13 STMICROELECTRONICS-BZW04-13 Datasheet
124Kb / 6P
   TRANSIL
SM2T STMICROELECTRONICS-SM2T_05 Datasheet
54Kb / 6P
   TRANSIL?
15KE250CA STMICROELECTRONICS-15KE250CA Datasheet
142Kb / 10P
   Transil
SM6T56CA STMICROELECTRONICS-SM6T56CA Datasheet
125Kb / 10P
   Transil
SM4T6V8 STMICROELECTRONICS-SM4T6V8 Datasheet
126Kb / 7P
   TRANSIL
BZW06-28B STMICROELECTRONICS-BZW06-28B Datasheet
176Kb / 6P
   TRANSIL
ESDA14V2BP6 STMICROELECTRONICS-ESDA14V2BP6 Datasheet
32Kb / 5P
   TRANSIL?
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com