データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SB220 データシート(PDF) 2 Page - Nanjing International Group Co

部品番号 SB220
部品情報  2.0 AMP SCHOTTKY BA RRIER RECTIFIERS
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  DGNJDZ [Nanjing International Group Co]
ホームページ  http://www.dgnjdz.com/
Logo DGNJDZ - Nanjing International Group Co

SB220 データシート(HTML) 2 Page - Nanjing International Group Co

  SB220 Datasheet HTML 1Page - Nanjing International Group Co SB220 Datasheet HTML 2Page - Nanjing International Group Co  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
0.1
1.0
.01
10
50
RATING AND CHARACTERISTIC CURVES (SB220 THRU SB2200)
FIG.1-TYPICAL FORWARD CURRENT DERATING CURVE
FIG.4-TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
REVERSE VOLTAGE,(V)
FORWARD VOLTAGE,(V)
Pulse Width 300us
1% Duty Cycle
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
2.4
700
600
500
400
300
200
100
0
.01
.05
.1
.5
1
5
10
50
100
.1
.3
.5
.7
.9
1.1 1.3 1.5
3.0
.1
1.0
10
100
FIG.5 - TYPICAL REVERSE
CHARACTERISTICS
0
20
40
60
80 100 120 140
.01
Tj=75 C
Tj=25 C
Tj=25 C
AMBIENT TEMPERATURE,( C)
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
FIG.2-TYPICAL FORWARD
CHARACTERISTICS
PERCENT OF RATED PEAK REVERSE VOLTAGE,(%)
FIG.3-MAXIMUM NON-REPETITIVE FORWARD
SURGE CURRENT
0
20
10
30
50
40
NUMBER OF CYCLES AT 60Hz
1
10
5
50
100
Tj=25 C
8.3ms Single Half
Sine Wave
JEDEC method


同様の部品番号 - SB220

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Pan Jit International I...
SB220 PANJIT-SB220 Datasheet
41Kb / 2P
   2 AMPERE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS(VOLTAGE - 20 to 100 Volts CURRENT - 2.0 Amperes)
logo
SAMYANG ELECTRONICS CO....
SB220 SAMYANG-SB220 Datasheet
474Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Leshan Radio Company
SB220 LRC-SB220 Datasheet
262Kb / 7P
   Schottky Barrier Rectifiers Schottky Barrier Rectifiers
logo
Semikron International
SB220 SEMIKRON-SB220 Datasheet
133Kb / 2P
   Schottky barrier rectifiers diodes
logo
Microdiode Electronics ...
SB220 CHENDA-SB220 Datasheet
589Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
More results

同様の説明 - SB220

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Nanjing International G...
SB220-2A-DO-15 DGNJDZ-SB220-2A-DO-15 Datasheet
230Kb / 2P
   2.0 AMP SCHOTTKY BA RRIER RECTIFIERS
SB2200-2A-DO-15 DGNJDZ-SB2200-2A-DO-15 Datasheet
230Kb / 2P
   2.0 AMP SCHOTTKY BA RRIER RECTIFIERS
SR220-2A-DO-15 DGNJDZ-SR220-2A-DO-15 Datasheet
253Kb / 2P
   2.0 AMP SCHOTTKY BA RRIER RECTIFIERS
SR280-2A-DO-15 DGNJDZ-SR280-2A-DO-15 Datasheet
253Kb / 2P
   2.0 AMP SCHOTTKY BA RRIER RECTIFIERS
SB240-2A-DO-15 DGNJDZ-SB240-2A-DO-15 Datasheet
230Kb / 2P
   2.0 AMP SCHOTTKY BA RRIER RECTIFIERS
SR2200-2A-DO-15 DGNJDZ-SR2200-2A-DO-15 Datasheet
253Kb / 2P
   2.0 AMP SCHOTTKY BA RRIER RECTIFIERS
SR2150-2A-DO-15 DGNJDZ-SR2150-2A-DO-15 Datasheet
253Kb / 2P
   2.0 AMP SCHOTTKY BA RRIER RECTIFIERS
SB2100-2A-DO-15 DGNJDZ-SB2100-2A-DO-15 Datasheet
230Kb / 2P
   2.0 AMP SCHOTTKY BA RRIER RECTIFIERS
SR2100-2A-DO-15 DGNJDZ-SR2100-2A-DO-15 Datasheet
253Kb / 2P
   2.0 AMP SCHOTTKY BA RRIER RECTIFIERS
SR260-2A-DO-15 DGNJDZ-SR260-2A-DO-15 Datasheet
253Kb / 2P
   2.0 AMP SCHOTTKY BA RRIER RECTIFIERS
SR240.2A-DO-15 DGNJDZ-SR240.2A-DO-15 Datasheet
253Kb / 2P
   2.0 AMP SCHOTTKY BA RRIER RECTIFIERS
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com