データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SS-36100-086 データシート(PDF) 1 Page - Bel Fuse Inc.

部品番号 SS-36100-086
部品情報  36 SERIES SHIELDED PLUG WITH ?밃108 LOAD BAR ASSEMBLY INSTRUCTIONS
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  BEL [Bel Fuse Inc.]
ホームページ  http://www.belfuse.com
Logo BEL - Bel Fuse Inc.

SS-36100-086 データシート(HTML) 1 Page - Bel Fuse Inc.

  SS-36100-086 Datasheet HTML 1Page - Bel Fuse Inc. SS-36100-086 Datasheet HTML 2Page - Bel Fuse Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Bel Stewart Connector
Page 1 of 2
MN360015-A0
11118 Susquehanna Trail South Glen Rock, PA 17327
36 SERIES SHIELDED PLUG W/-A108 LOAD BAR
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
36 SERIES SHIELDED PLUG WITH –A108 LOAD BAR ASSEMBLY INSTRUCTIONS
Assembly steps 1 – 11:
Slide ferrule over jacket and shield.
Do no trap any insulation between
shield and ferrule
4
Crimp ferrule. Position pairs 12
and 78 to the outside
5
Remove excess shield. Remove
plastic foil insulation if present
6
Trim off 1” to 2” of cable jacket
2
Fold back shield and drain wire
3
Slide strain relief over cable
1
Untwist and straighten pairs
7
8
Align pairs (568-B shown)
Place wires into –A108 load bar.
Trim wires flush with end of load
bar
9
78
12


同様の部品番号 - SS-36100-086

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Bel Fuse Inc.
SS-36800-074 BEL-SS-36800-074 Datasheet
165Kb / 1P
   8 X 8 SHIELDED PLUG
More results

同様の説明 - SS-36100-086

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
JBX ETC2-JBX Datasheet
219Kb / 6P
   JBX PLUG ASSEMBLY INSTRUCTIONS
logo
Pomona Electronics
3600 POMONA-3600 Datasheet
33Kb / 3P
   Assembly Instructions Triaxial Cable Plug
4661 POMONA-4661 Datasheet
34Kb / 2P
   Assembly Instructions
4957 POMONA-4957 Datasheet
47Kb / 2P
   Assembly Instructions
4997 POMONA-4997 Datasheet
26Kb / 2P
   Assembly Instructions
5344 POMONA-5344 Datasheet
28Kb / 2P
   Assembly Instructions
4859 POMONA-4859 Datasheet
26Kb / 2P
   Assembly Instructions
5218 POMONA-5218 Datasheet
46Kb / 2P
   Assembly Instructions
5285 POMONA-5285 Datasheet
42Kb / 2P
   Assembly Instructions
5375 POMONA-5375 Datasheet
29Kb / 2P
   Assembly Instructions
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com