データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SK2225-80-E データシート(PDF) 2 Page - Renesas Technology Corp

部品番号 2SK2225-80-E
部品情報  1500V - 2A - MOS FET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  RENESAS [Renesas Technology Corp]
ホームページ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

2SK2225-80-E データシート(HTML) 2 Page - Renesas Technology Corp

  2SK2225-80-E_16 Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp 2SK2225-80-E_16 Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp 2SK2225-80-E_16 Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp 2SK2225-80-E_16 Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp 2SK2225-80-E_16 Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp 2SK2225-80-E_16 Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp 2SK2225-80-E_16 Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
2SK2225-80-E
R07DS1275EJ0200 Rev.2.00
Page 2 of 6
Aug 02, 2016
Electrical Characteristics
(Ta = 25°C)
Item
Symbol
Min
Typ
Max
Unit
Test conditions
Drain to source breakdown voltage
V(BR)DSS
1500
V
ID = 10 mA, VGS = 0
Gate to source leak current
IGSS
1
A
VGS =
20 V, VDS = 0
Zero gate voltage drain current
IDSS
500
A
VDS =1200 V, VGS = 0
Gate to source cutoff voltage
VGS(off)
2.0
4.0
V
ID = 1 mA, VDS = 10 V
Static drain to source on state
resistance
RDS(on)
9
12
ID = 1 A, VGS = 15 V Note 3
Forward transfer admittance
|yfs|
0.45
0.75
S
ID = 1 A, VDS = 20 V Note 3
Input capacitance
Ciss
990
pF
VDS = 10 V, VGS = 0,
f = 1 MHz
Output capacitance
Coss
125
pF
Reverse transfer capacitance
Crss
60
pF
Turn-on delay time
td(on)
17
ns
ID = 1 A, VGS = 10 V,
RL = 30
Rise time
tr
50
ns
Turn-off delay time
td(off)
150
ns
Fall time
tf
50
ns
Body-drain diode forward voltage
VDF
0.9
V
IF = 2 A, VGS = 0
Body-drain diode reverse recovery
time
trr
1750
ns
IF = 2 A, VGS = 0,
diF / dt = 100 A /
s
Notes: 3. Pulse Test


同様の部品番号 - 2SK2225-80-E_16

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Renesas Technology Corp
2SK2225-80-E RENESAS-2SK2225-80-E Datasheet
190Kb / 7P
   High Speed Power Switching
More results

同様の説明 - 2SK2225-80-E_16

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Renesas Technology Corp
2SK2225 RENESAS-2SK2225_16 Datasheet
260Kb / 7P
   1500V - 2A - MOS FET High Speed Power Switching
logo
IXYS Corporation
MMJX1H40N150 IXYS-MMJX1H40N150 Datasheet
252Kb / 5P
   1500V MOS Gated Thyristor
IXHH40N150HV IXYS-IXHH40N150HV Datasheet
181Kb / 4P
   1500V MOS Gated Thyristor
logo
Renesas Technology Corp
RJK6002DJE RENESAS-RJK6002DJE Datasheet
69Kb / 4P
   600V - 2A - MOS FET High Speed Power Switching
RJK6002DPH-E0 RENESAS-RJK6002DPH-E0_15 Datasheet
99Kb / 7P
   600V - 2A - MOS FET High Speed Power Switching
RJK6002DJE RENESAS-RJK6002DJE_15 Datasheet
69Kb / 4P
   600V - 2A - MOS FET High Speed Power Switching
RJK6036DP3-A0 RENESAS-RJK6036DP3-A0_15 Datasheet
71Kb / 4P
   600V - 2A - MOS FET High Speed Power Switching
RJK6002DPE RENESAS-RJK6002DPE Datasheet
82Kb / 7P
   600V - 2A - MOS FET High Speed Power Switching
RJK6002DPH-E0 RENESAS-RJK6002DPH-E0 Datasheet
99Kb / 7P
   600V - 2A - MOS FET High Speed Power Switching
RJK6036DP3-A0 RENESAS-RJK6036DP3-A0 Datasheet
71Kb / 4P
   600V - 2A - MOS FET High Speed Power Switching
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com