データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SK1590C データシート(PDF) 5 Page - Renesas Technology Corp

部品番号 2SK1590C
部品情報  N-CHANNEL MOSFET FOR SWITCHING
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  RENESAS [Renesas Technology Corp]
ホームページ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

2SK1590C データシート(HTML) 5 Page - Renesas Technology Corp

  2SK1590C Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp 2SK1590C Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp 2SK1590C Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp 2SK1590C Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp 2SK1590C Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp 2SK1590C Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp 2SK1590C Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp 2SK1590C Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
2SK1590C
R07DS1276EJ0200 Rev.2.00
Page 5 of 6
Jun 24, 2015
SOURCE TO DRAIN DIODE FORWARD VOLTAGE
0.001
0.01
0.1
1
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
Pulsed
VGS = 0 V
VF(S-D) – Source to Drain Voltage - V


同様の部品番号 - 2SK1590C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NEC
2SK1590 NEC-2SK1590 Datasheet
250Kb / 6P
   N-CHANNEL MOS FET FOR SWITCHING
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SK1590 KEXIN-2SK1590 Datasheet
43Kb / 1P
   MOS Field Effect Transistor
logo
VBsemi Electronics Co.,...
2SK1590 VBSEMI-2SK1590 Datasheet
1,003Kb / 8P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
logo
SHIKUES Electronics
2SK1590 SKTECHNOLGY-2SK1590 Datasheet
722Kb / 4P
   N-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
Renesas Technology Corp
2SK1590 RENESAS-2SK1590 Datasheet
455Kb / 7P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
2006
More results

同様の説明 - 2SK1590C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Renesas Technology Corp
QN7002 RENESAS-QN7002_15 Datasheet
172Kb / 8P
   N-CHANNEL MOSFET FOR SWITCHING
N0601N RENESAS-N0601N_15 Datasheet
218Kb / 8P
   N-CHANNEL MOSFET FOR SWITCHING
2SK1483C RENESAS-2SK1483C Datasheet
214Kb / 8P
   N-CHANNEL MOSFET FOR SWITCHING
2SK2857C RENESAS-2SK2857C Datasheet
196Kb / 8P
   N-CHANNEL MOSFET FOR SWITCHING
UPA606C RENESAS-UPA606C Datasheet
174Kb / 8P
   N-CHANNEL MOSFET FOR SWITCHING
Jul 24, 2015
N0412N RENESAS-N0412N Datasheet
217Kb / 8P
   N-CHANNEL MOSFET FOR SWITCHING
QN7002 RENESAS-QN7002 Datasheet
172Kb / 8P
   N-CHANNEL MOSFET FOR SWITCHING
N0603N RENESAS-N0603N_15 Datasheet
217Kb / 8P
   N-CHANNEL MOSFET FOR SWITCHING
N0412N RENESAS-N0412N_15 Datasheet
217Kb / 8P
   N-CHANNEL MOSFET FOR SWITCHING
UPA572CT RENESAS-UPA572CT Datasheet
143Kb / 8P
   N-CHANNEL MOSFET FOR SWITCHING
UPA606CT RENESAS-UPA606CT Datasheet
175Kb / 8P
   N-CHANNEL MOSFET FOR SWITCHING
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com