データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SS8050-SOT23 データシート(PDF) 1 Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD

部品番号 SS8050-SOT23
部品情報  NPN Transistors
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  YFWDIODE [DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD]
ホームページ  http://www.yfwdiode.com/
Logo YFWDIODE - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD

SS8050-SOT23 データシート(HTML) 1 Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD

  SS8050-SOT23 Datasheet HTML 1Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD SS8050-SOT23 Datasheet HTML 2Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD SS8050-SOT23 Datasheet HTML 3Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Features
Collector Current: IC=1.5A
Absolute Maximum Ratings Ta = 25
Parameter
Symbol
Rating
Unit
V
e
g
a
tl
o
V
e
s
a
B
-r
o
t
c
e
ll
o
C
CBO
40
V
Collector-Emitter Voltage
VCEO
25
V
V
e
g
a
tl
o
V
e
s
a
B
-r
e
tt
i
m
E
EBO
5
V
Collector Current -Continuous
IC
1.5
A
P
n
o
it
a
p
i
s
s
i
D
r
o
t
c
e
ll
o
C
C
0.3
W
T
e
r
u
t
a
r
e
p
m
e
T
n
o
it
c
n
u
J
j
150
T
e
r
u
t
a
r
e
p
m
e
T
e
g
a
r
o
t
S
stg
-55 to 150
Electrical Characteristics Ta = 25
ti
n
U
x
a
M
p
y
T
n
i
M
s
n
o
ti
i
d
n
o
c
t
s
e
T
l
o
b
m
y
S
r
e
t
e
m
a
r
a
P
Collector-base breakdown voltage
VCBO
IC = 100 uA, I E
V
0
4
0
=
Collector-emitter breakdown voltage
VCEO
IC = 1mA , IB
V
5
2
0
=
Emitter-base Breakdown voltage
VEBO
IE = 100 uA, I C
V
5
0
=
I
t
n
e
rr
u
c
ff
o
-t
u
c
e
s
a
b
-r
o
t
c
e
ll
o
C
CBO
VCB = 40 V , IE
1
.
0
0
=
A
Collector-emitter cut-off current
ICEO
VCE = 20 V , IB
1
0
=
A
I
t
n
e
rr
u
c
ff
o
-t
u
c
e
s
a
b
-r
e
tt
i
m
E
EBO
VEB = 5 V , IC
1
.
0
0
=
A
VCE = 1 V , IC = 100 mA
120
400
VCE = 1 V , IC = 800 mA
40
Collector-emitter saturation voltage
VCE(sat) IC = 800 mA , IB
V
5
.
0
A
m
0
8
=
Base-emitter saturation voltage
VBE(sat) IC = 800 mA , IB
V
2
.
1
A
m
0
8
=
f
y
c
n
e
u
q
e
rf
n
o
it
i
s
n
a
r
T
T
VCE = 10 V , IC = 50 mA , f = 30 MHz
100
MHz
h
n
i
a
g
t
n
e
rr
u
c
C
D
FE
hFE(1)Classification
Type
SS8050
SS8050-L
SS8050-H
SS8050-J
Range
200-350
120-200
144-202
300-400
Marking
Y1
SS8050
NPN Transistors
1
2
3
1.Base
2.Emitter
3.Collector
Simplified outline(SOT-23)
www.yfwdiode.com


同様の部品番号 - SS8050-SOT23

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Inchange Semiconductor ...
SS8050-SOT23 ISC-SS8050-SOT23 Datasheet
124Kb / 2P
   isc Silicon NPN Power Transistor
More results

同様の説明 - SS8050-SOT23

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SC3438-HF KEXIN-2SC3438-HF_15 Datasheet
1Mb / 3P
   NPN Transistors
BC817A KEXIN-BC817A_15 Datasheet
518Kb / 1P
   NPN Transistors
2SD2391 KEXIN-2SD2391_15 Datasheet
1,008Kb / 2P
   NPN Transistors
2SC4617 KEXIN-2SC4617_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
2SC945-HF KEXIN-2SC945-HF_15 Datasheet
870Kb / 2P
   NPN Transistors
2SC2295-HF KEXIN-2SC2295-HF_15 Datasheet
1Mb / 3P
   NPN Transistors
2SC2713-HF KEXIN-2SC2713-HF_15 Datasheet
1Mb / 3P
   NPN Transistors
2SC2882-HF KEXIN-2SC2882-HF_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
2SC2982-HF KEXIN-2SC2982-HF_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
2SC3134-HF KEXIN-2SC3134-HF_15 Datasheet
794Kb / 3P
   NPN Transistors
2SC3265-HF KEXIN-2SC3265-HF_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com