データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

XZBWR155F5MAV データシート(PDF) 3 Page - SunLED Corporation

部品番号 XZBWR155F5MAV
部品情報  Long life and robust package
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SUNLED [SunLED Corporation]
ホームページ  http://www.sunled.com
Logo SUNLED - SunLED Corporation

XZBWR155F5MAV データシート(HTML) 3 Page - SunLED Corporation

  XZBWR155F5MAV Datasheet HTML 1Page - SunLED Corporation XZBWR155F5MAV Datasheet HTML 2Page - SunLED Corporation XZBWR155F5MAV Datasheet HTML 3Page - SunLED Corporation XZBWR155F5MAV Datasheet HTML 4Page - SunLED Corporation XZBWR155F5MAV Datasheet HTML 5Page - SunLED Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
Part Number: XZBWR155F5MAV
0.65x0.35x0.2mm(0201) SMD CHIP LED LAMP
Oct 27,2016
XDSB8232 V5-Z Layout: Maggie L.
P. 3/5
XZBWR155F5MAV
White CIE
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
x
a2
a0
b1
b2
c0
x
y
x
y
x
y
a2
0.263
0.213
a0
0.282
0.245
b2
0.298
0.271
0.282
0.245
0.298
0.271
0.313
0.296
0.265
0.265
0.286
0.299
0.306
0.332
0.242
0.226
0.265
0.265
0.286
0.299
b1
0.313
0.296
c0
0.329
0.325
0.329
0.325
0.358
0.372
0.329
0.371
0.363
0.400
0.306
0.332
0.329
0.371
Notes:
Shipment may contain more than one chromaticity regions.
Orders for single chromaticity region are generally not accepted.
Measurement tolerance of the chromaticity coordinates is ±0.01.


同様の部品番号 - XZBWR155F5MAV

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Schneider Electric
XZBWR2STT24 SCHNEIDER-XZBWR2STT24 Datasheet
94Kb / 2P
   programmable receiver - 4 PNP - 200 mA - 24 V DC - 2 pusbuttons - 6 LEDs
logo
SunLED Corporation
XZBWR68F5MAV-3 SUNLED-XZBWR68F5MAV-3 Datasheet
239Kb / 5P
   Long life and robust package
More results

同様の説明 - XZBWR155F5MAV

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
SunLED Corporation
XZM2CRK55W-2 SUNLED-XZM2CRK55W-2 Datasheet
264Kb / 4P
   Long life and robust package
XZM2MRTNI55W-8 SUNLED-XZM2MRTNI55W-8 Datasheet
285Kb / 4P
   Long life and robust package
XZMDK53W-3 SUNLED-XZMDK53W-3 Datasheet
256Kb / 4P
   Long life and robust package
XZMDK56W SUNLED-XZMDK56W Datasheet
260Kb / 4P
   Long life and robust package
XZMDK81FS SUNLED-XZMDK81FS Datasheet
275Kb / 5P
   Long life and robust package
XZMDKDGK56W SUNLED-XZMDKDGK56W Datasheet
293Kb / 4P
   Long life and robust package
XZMER68W-3 SUNLED-XZMER68W-3 Datasheet
237Kb / 4P
   Long life and robust package
XZMOK56W SUNLED-XZMOK56W Datasheet
263Kb / 4P
   Long life and robust package
XZMYF151W SUNLED-XZMYF151W Datasheet
225Kb / 4P
   Long life and robust package
XZMOK81FS SUNLED-XZMOK81FS Datasheet
275Kb / 5P
   Long life and robust package
XZCBD53W-6 SUNLED-XZCBD53W-6 Datasheet
261Kb / 4P
   Long life and robust package
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com