データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1N4148-DO-35 データシート(PDF) 5 Page - Jiangsu High diode Semiconductor Co., Ltd

部品番号 1N4148-DO-35
部品情報  DO-35 Glass-Encapsulate Diodes
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  HDSEMI [Jiangsu High diode Semiconductor Co., Ltd]
ホームページ  http://www.h-diode.com/
Logo HDSEMI - Jiangsu High diode Semiconductor Co., Ltd

1N4148-DO-35 データシート(HTML) 5 Page - Jiangsu High diode Semiconductor Co., Ltd

  1N4148-DO-35 Datasheet HTML 1Page - Jiangsu High diode Semiconductor Co., Ltd 1N4148-DO-35 Datasheet HTML 2Page - Jiangsu High diode Semiconductor Co., Ltd 1N4148-DO-35 Datasheet HTML 3Page - Jiangsu High diode Semiconductor Co., Ltd 1N4148-DO-35 Datasheet HTML 4Page - Jiangsu High diode Semiconductor Co., Ltd 1N4148-DO-35 Datasheet HTML 5Page - Jiangsu High diode Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
//htmlimg2.alldatasheet.jp/htmldatasheet2/950862/HDSEMI/1N4148-DO-35/1129/5/1N4148-DO-35.png


同様の部品番号 - 1N4148-DO-35

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Microsemi Corporation
1N4148-1 MICROSEMI-1N4148-1 Datasheet
476Kb / 1P
   Silicon Switching Diode
1N4148-1 MICROSEMI-1N4148-1 Datasheet
102Kb / 19P
   PERFORMANCE SPECIFICATION
1N4148-1 MICROSEMI-1N4148-1 Datasheet
41Kb / 2P
   SWITCHING DIODE
1N4148-1 MICROSEMI-1N4148-1 Datasheet
94Kb / 1P
   SWITCHING DIODE
1N4148-1 MICROSEMI-1N4148-1 Datasheet
325Kb / 4P
   Glass Axial Switching Diode
More results

同様の説明 - 1N4148-DO-35

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Jiangsu High diode Semi...
DB3-DO-35 HDSEMI-DB3-DO-35 Datasheet
1Mb / 4P
   DO-35 Glass-Encapsulate Diodes
1N52-SERIES HDSEMI-1N52-SERIES Datasheet
1Mb / 6P
   DO-35 Glass-Encapsulate Diodes
BZX55 HDSEMI-BZX55 Datasheet
1Mb / 6P
   DO-35 Glass-Encapsulate Diodes
1N47-SERIES HDSEMI-1N47-SERIES Datasheet
1Mb / 5P
   DO-4 1 Glass-Encapsulate Diodes
logo
Leshan Radio Company
BI-DORECTIONAL LRC-BI-DORECTIONAL Datasheet
110Kb / 2P
   DO-35 GLASS-SEALED BI-DIRECTIONAL TRIGGER DIODES
logo
Motorola, Inc
1N5221B MOTOROLA-1N5221B Datasheet
441Kb / 9P
   500mW DO-35 GLASS
MZ4625 MOTOROLA-MZ4625 Datasheet
424Kb / 42P
   500 mW DO-35 Glass Zener Voltage Regulator Diodes
1N4370A MOTOROLA-1N4370A Datasheet
424Kb / 42P
   500 mW DO-35 Glass Zener Voltage Regulator Diodes
BZX55C2V4RL MOTOROLA-BZX55C2V4RL Datasheet
424Kb / 42P
   500 mW DO-35 Glass Zener Voltage Regulator Diodes
logo
Microsemi Corporation
LL485B MICROSEMI-LL485B Datasheet
67Kb / 1P
   High Conductance DO-35 Diodes
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com