データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AM27C256-255PC データシート(PDF) 2 Page - Advanced Micro Devices

部品番号 AM27C256-255PC
部品情報  256 Kilobit (32,768 x 8-Bit) CMOS EPROM
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AMD [Advanced Micro Devices]
ホームページ  http://www.amd.com
Logo AMD - Advanced Micro Devices

AM27C256-255PC データシート(HTML) 2 Page - Advanced Micro Devices

  AM27C256-255PC Datasheet HTML 1Page - Advanced Micro Devices AM27C256-255PC Datasheet HTML 2Page - Advanced Micro Devices AM27C256-255PC Datasheet HTML 3Page - Advanced Micro Devices AM27C256-255PC Datasheet HTML 4Page - Advanced Micro Devices AM27C256-255PC Datasheet HTML 5Page - Advanced Micro Devices AM27C256-255PC Datasheet HTML 6Page - Advanced Micro Devices AM27C256-255PC Datasheet HTML 7Page - Advanced Micro Devices AM27C256-255PC Datasheet HTML 8Page - Advanced Micro Devices AM27C256-255PC Datasheet HTML 9Page - Advanced Micro Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 12 page
background image
AMD
2-33
Am27C256
PRODUCT SELECTOR GUIDE
Family Part No.
Am27C256
Ordering Part No:
VCC
± 5%
-255
VCC
± 10%
-55
-70
-90
-120
-150
-200
Max Access Time (ns)
55
70
90
120
150
200
250
CE (E) Access Time (ns)
55
70
90
120
150
200
250
OE (G) Access Time (ns)
35
40
40
50
50
50
50
CONNECTION DIAGRAMS
Top View
DIP
Notes:
1. JEDEC nomenclature is in parentheses.
PLCC
VPP
VCC
A9
A11
A12
A14
A8
DQ7
1
3
5
7
9
11
12
10
2
4
8
6
13
14
28
26
24
22
20
18
17
19
27
25
21
23
16
15
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1
A0
VSS
DQ2
DQ1
DQ0
OE (G)
A10
CE (E)
DQ6
DQ5
DQ4
DQ3
A13
08007H-2
08007H-3
131 30
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
17 18 19 20
16
15
14
29
28
27
26
25
24
23
22
21
32
A6
A5
A4
A3
A2
A1
A0
NC
DQ0
A8
A9
A11
NC
OE (G)
A10
CE (E)
DQ7
DQ6


同様の部品番号 - AM27C256-255PC

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Advanced Micro Devices
AM27C256-255PC AMD-AM27C256-255PC Datasheet
171Kb / 12P
   256 Kilobit (32 K x 8-Bit) CMOS EPRO
More results

同様の説明 - AM27C256-255PC

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Advanced Micro Devices
AMD27C64 AMD-AMD27C64 Datasheet
88Kb / 11P
   64 Kilobit (8,192 x 8-Bit) CMOS EPROM
logo
National Semiconductor ...
NMC27C32B NSC-NMC27C32B Datasheet
143Kb / 10P
   32,768-Bit (4096 x 8) CMOS EPROM
logo
Fairchild Semiconductor
NMC27C32B FAIRCHILD-NMC27C32B Datasheet
143Kb / 10P
   32,768-Bit (4096 x 8) CMOS EPROM
logo
Advanced Micro Devices
AM27C64 AMD-AM27C64 Datasheet
172Kb / 12P
   64 Kilobit (8 K x 8-Bit) CMOS EPROM
AM27C512 AMD-AM27C512 Datasheet
168Kb / 12P
   512 Kilobit (64 K x 8-Bit) CMOS EPROM
AM27C256 AMD-AM27C256 Datasheet
171Kb / 12P
   256 Kilobit (32 K x 8-Bit) CMOS EPRO
AM27X256 AMD-AM27X256 Datasheet
139Kb / 10P
   256 Kilobit (32 K x 8-Bit) CMOS ExpressROM Device
AM27C020 AMD-AM27C020 Datasheet
172Kb / 12P
   2 Megabit (256 K x 8-Bit) CMOS EPROM
logo
NEC
UPD43256A NEC-UPD43256A Datasheet
360Kb / 9P
   32,768 X 8-BIT STATIC CMOS RAM
logo
Cypress Semiconductor
CY27C256 CYPRESS-CY27C256 Datasheet
260Kb / 11P
   32K x 8-Bit CMOS EPROM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com