データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LB1938T データシート(PDF) 2 Page - Sanyo Semicon Device

部品番号 LB1938T
部品情報  I CH MOTOR DRIVE
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SANYO [Sanyo Semicon Device]
ホームページ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

LB1938T データシート(HTML) 2 Page - Sanyo Semicon Device

  LB1938T Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device LB1938T Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device LB1938T Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device LB1938T Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device LB1938T Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
LB1938T
No.6802-2/5
絶対最大定格 / Ta=25℃
unit
電源電圧
VCC max
10.5
V
許容消費電力
Pd max
指定基板付※ 1
400
mW
出力電流
IOUT max
800
mA
出力電圧
VOUT max
VCC + VSF
V
入力印加電圧
VIH max
10
V
動作温度範囲
Topr
− 30 ∼+ 85
保存温度範囲
Tstg
− 55 ∼+ 150
※ 1 指定基板(114.3 × 76.1 × 1.5mm3 : ガラスエポキシ樹脂、配線密度 20%)
許容動作範囲 / Ta=25℃
unit
電源電圧
VCC
2.2 ∼ 10
V
入力「H」電圧
VIH
2.0 ∼ 9.5
V
入力「L」電圧
VIL
− 0.3 ∼ 0.3
V
電気的特性 / Ta=25℃, VCC=3V
min
typ
max
unit
回路電流
ICC1
待機時
0.1
5
µA
ICC2
正逆転駆動時
14
19
mA
ICC3
ブレーキ時
20
29
mA
出力飽和電圧
VO sat1
正逆転時上+下側 , IO=100mA
0.15
0.2
V
VO sat2
正逆転時上+下側 , IO=300mA
0.35
0.5
V
VO sat3
ブレーキ時上側 , IO=100mA
0.1
0.15
V
スパークキラー
VSFIO=300mA
0.9
1.7
V
ダイオード順電圧
スパークキラー
IRSVOUT=10V
0.1
5
µA
ダイオード逆電流
入力電流
IIN
VIN=5V
75
98
µA
サーマルシャット
TSD
設計目標値※ 2
180
ダウン動作温度
※ 2 設計保証値:設計目標値であり、単体での測定は行わない。
真理値表
IN1
IN2
OUT1
OUT2
モード
L
L
OFF
OFF
待機
HLH
L
正転
LHL
H
逆転
H
H
H
H
ブレーキ
ピン配置図
ILB01454
S-GND : 制御系のGND、P-GND : パワー系GND
VCC 1
2
3
4
8
7
6
5
IN1
IN2
S-GND
P-GND
OUT1
OUT2
NC
Top view
MSOP-8
LB1938T


同様の部品番号 - LB1938T

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sanyo Semicon Device
LB1938T SANYO-LB1938T Datasheet
65Kb / 5P
   1ch, Low-saturation Forward/Reverse Motor Driver
LB1938T SANYO-LB1938T_07 Datasheet
65Kb / 5P
   1ch, Low-saturation Forward/Reverse Motor Driver
More results

同様の説明 - LB1938T

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Interpion semiconductor
IP4504A INTERPION-IP4504A Datasheet
129Kb / 5P
   5-CH MOTOR DRIVE IC
IP4001 INTERPION-IP4001 Datasheet
705Kb / 23P
   5-CH MOTOR DRIVE IC
logo
List of Unclassifed Man...
AD6392 ETC1-AD6392 Datasheet
567Kb / 22P
   4-CH MOTOR DRIVE IC
logo
Interpion semiconductor
IP4011 INTERPION-IP4011 Datasheet
709Kb / 23P
   5-CH MOTOR DRIVE IC
logo
Ceramate Technical
CMD4504 CERAMATE-CMD4504 Datasheet
205Kb / 6P
   5-CH Motor Drive IC
logo
Panasonic Semiconductor
AN41402A PANASONIC-AN41402A Datasheet
468Kb / 18P
   2-ch Motor drive IC
logo
Interpion semiconductor
IP9005 INTERPION-IP9005 Datasheet
210Kb / 15P
   5-CH MOTOR DRIVE IC
logo
Panasonic Semiconductor
AN41400A PANASONIC-AN41400A Datasheet
507Kb / 19P
   1-ch Motor drive IC
logo
Interpion semiconductor
IP5954A INTERPION-IP5954A Datasheet
175Kb / 10P
   4-CH MOTOR DRIVE IC
IP9004 INTERPION-IP9004 Datasheet
173Kb / 12P
   5-CH MOTOR DRIVE IC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com