データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

GS8342TT07BGD-450I データシート(PDF) 2 Page - GSI Technology

部品番号 GS8342TT07BGD-450I
部品情報  36Mb SigmaDDR-IITM Burst of 2 SRAM
Download  31 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  GSI [GSI Technology]
ホームページ  http://www.gsitechnology.com
Logo GSI - GSI Technology

GS8342TT07BGD-450I データシート(HTML) 2 Page - GSI Technology

  GS8342TT07BGD-450I Datasheet HTML 1Page - GSI Technology GS8342TT07BGD-450I Datasheet HTML 2Page - GSI Technology GS8342TT07BGD-450I Datasheet HTML 3Page - GSI Technology GS8342TT07BGD-450I Datasheet HTML 4Page - GSI Technology GS8342TT07BGD-450I Datasheet HTML 5Page - GSI Technology GS8342TT07BGD-450I Datasheet HTML 6Page - GSI Technology GS8342TT07BGD-450I Datasheet HTML 7Page - GSI Technology GS8342TT07BGD-450I Datasheet HTML 8Page - GSI Technology GS8342TT07BGD-450I Datasheet HTML 9Page - GSI Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 31 page
background image
4M x 8 SigmaDDR-II+ SRAM—Top View
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
A
CQ
NC/SA
(72Mb)
SA
R/W
NW1
K
NC/SA
(144Mb)
LD
SA
SA
CQ
B
NC
NC
NC
SA
NC/SA
(288Mb)
K
NW0
SA
NC
NC
DQ3
C
NC
NC
NC
VSS
SA
SA
SA
VSS
NC
NC
NC
D
NC
NC
NC
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
NC
NC
NC
E
NC
NC
DQ4
VDDQ
VSS
VSS
VSS
VDDQ
NC
NC
DQ2
F
NC
NC
NC
VDDQ
VDD
VSS
VDD
VDDQ
NC
NC
NC
G
NC
NC
DQ5
VDDQ
VDD
VSS
VDD
VDDQ
NC
NC
NC
H
Doff
VREF
VDDQ
VDDQ
VDD
VSS
VDD
VDDQ
VDDQ
VREF
ZQ
J
NC
NC
NC
VDDQ
VDD
VSS
VDD
VDDQ
NC
DQ1
NC
K
NC
NC
NC
VDDQ
VDD
VSS
VDD
VDDQ
NC
NC
NC
L
NC
DQ6
NC
VDDQ
VSS
VSS
VSS
VDDQ
NC
NC
DQ0
M
NC
NC
NC
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
NC
NC
NC
N
NC
NC
NC
VSS
SA
SA
SA
VSS
NC
NC
NC
P
NC
NC
DQ7
SA
SA
QVLD
SA
SA
NC
NC
NC
R
TDO
TCK
SA
SA
SA
ODT
SA
SA
SA
TMS
TDI
11 x 15 Bump BGA—13 x 15 mm Body—1 mm Bump Pitch
Notes:
1. NW0 controls writes to DQ0:DQ3; NW1 controls writes to DQ4:DQ7.
2. Pins A2, A7, and B5 are the expansion addresses.
GS8342TT07/10/19/37BD-450/400/350/333/300
Specifications cited are subject to change without notice. For latest documentation see http://www.gsitechnology.com.
Rev: 1.01 6/2012
2/30
© 2011, GSI Technology


同様の部品番号 - GS8342TT07BGD-450I

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
GSI Technology
GS8342T08 GSI-GS8342T08 Datasheet
494Kb / 35P
   36Mb SigmaDDR-IITM Burst of 2 SRAM
GS8342T08E GSI-GS8342T08E Datasheet
1Mb / 37P
   36Mb SigmaCIO DDR-II Burst of 2 SRAM
GS8342T08E-167 GSI-GS8342T08E-167 Datasheet
1Mb / 37P
   36Mb SigmaCIO DDR-II Burst of 2 SRAM
GS8342T08E-167I GSI-GS8342T08E-167I Datasheet
1Mb / 37P
   36Mb SigmaCIO DDR-II Burst of 2 SRAM
GS8342T08E-200 GSI-GS8342T08E-200 Datasheet
1Mb / 37P
   36Mb SigmaCIO DDR-II Burst of 2 SRAM
More results

同様の説明 - GS8342TT07BGD-450I

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
GSI Technology
GS82582TT20 GSI-GS82582TT20 Datasheet
438Kb / 24P
   288Mb SigmaDDR-IITM Burst of 2 SRAM
GS8182T19 GSI-GS8182T19 Datasheet
342Kb / 27P
   18Mb SigmaDDR-IITM Burst of 2 SRAM
GS82582T20 GSI-GS82582T20 Datasheet
444Kb / 26P
   288Mb SigmaDDR-IITM Burst of 2 SRAM
GS82582T19 GSI-GS82582T19 Datasheet
477Kb / 27P
   288Mb SigmaDDR-IITM Burst of 2 SRAM
GS82582TT19 GSI-GS82582TT19 Datasheet
474Kb / 26P
   288Mb SigmaDDR-IITM Burst of 2 SRAM
GS8342T08 GSI-GS8342T08 Datasheet
494Kb / 35P
   36Mb SigmaDDR-IITM Burst of 2 SRAM
GS8342Q07 GSI-GS8342Q07 Datasheet
407Kb / 28P
   36Mb SigmaQuad-IITM Burst of 2 SRAM
GS8342QT19BGD-300I GSI-GS8342QT19BGD-300I Datasheet
503Kb / 29P
   36Mb SigmaQuad-IITM Burst of 2 SRAM
8342QT07101937B GSI-8342QT07101937B Datasheet
503Kb / 29P
   36Mb SigmaQuad-II TM Burst of 2 SRAM
GS8342QT07BD-250I GSI-GS8342QT07BD-250I Datasheet
503Kb / 29P
   36Mb SigmaQuad-IITM Burst of 2 SRAM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com