データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

GS816036DGT-150V データシート(PDF) 3 Page - GSI Technology

部品番号 GS816036DGT-150V
部品情報  1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  GSI [GSI Technology]
ホームページ  http://www.gsitechnology.com
Logo GSI - GSI Technology

GS816036DGT-150V データシート(HTML) 3 Page - GSI Technology

  GS816036DGT-150V Datasheet HTML 1Page - GSI Technology GS816036DGT-150V Datasheet HTML 2Page - GSI Technology GS816036DGT-150V Datasheet HTML 3Page - GSI Technology GS816036DGT-150V Datasheet HTML 4Page - GSI Technology GS816036DGT-150V Datasheet HTML 5Page - GSI Technology GS816036DGT-150V Datasheet HTML 6Page - GSI Technology GS816036DGT-150V Datasheet HTML 7Page - GSI Technology GS816036DGT-150V Datasheet HTML 8Page - GSI Technology GS816036DGT-150V Datasheet HTML 9Page - GSI Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 23 page
background image
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
VDDQ
VSS
DQC
DQC
VSS
VDDQ
DQC
DQC
VDD
NC
VSS
DQD
DQD
VDDQ
VSS
DQD3
DQD
DQD
VSS
VDDQ
VDDQ
VSS
DQB
DQB
VSS
VDDQ
DQB
DQB
VSS
NC
VDD
ZZ
DQA
DQA
VDDQ
VSS
DQA
DQA
VSS
VDDQ
512K x 32
Top View
DQB
NC
DQB
DQB
DQB
DQA
DQA
DQA
DQA
NC
DQC
DQC
DQC
DQD
DQD
DQD
NC
DQC
NC
10099 989796959493929190898887868584838281
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
FT
GS816018/32/36DGT-xxxV
Specifications cited are subject to change without notice. For latest documentation see http://www.gsitechnology.com.
Rev: 1.03a 9/2013
3/22
© 2011, GSI Technology
GS816032DGT-xxxV 100-Pin TQFP Pinout
Note:
Pins marked with NC can be tied to either VDD or VSS. These pins can also be left floating.


同様の部品番号 - GS816036DGT-150V

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
GSI Technology
GS816036DGT-150 GSI-GS816036DGT-150 Datasheet
255Kb / 25P
   1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
GS816036DGT-150I GSI-GS816036DGT-150I Datasheet
255Kb / 25P
   1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
More results

同様の説明 - GS816036DGT-150V

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
GSI Technology
GS8160V18AT GSI-GS8160V18AT Datasheet
489Kb / 24P
   1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
GS816018DGT-250I GSI-GS816018DGT-250I Datasheet
255Kb / 25P
   1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
GS816018BT GSI-GS816018BT Datasheet
925Kb / 24P
   1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
GS8160F18T GSI-GS8160F18T Datasheet
544Kb / 22P
   1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
GS8160E18BT-V GSI-GS8160E18BT-V Datasheet
926Kb / 23P
   1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
GS8160EV18AT GSI-GS8160EV18AT Datasheet
490Kb / 24P
   1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
GS8161E18 GSI-GS8161E18 Datasheet
946Kb / 36P
   1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
GS816018BT-V GSI-GS816018BT-V Datasheet
927Kb / 23P
   1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
GS816018 GSI-GS816018 Datasheet
810Kb / 28P
   1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
logo
List of Unclassifed Man...
GS816118 ETC1-GS816118 Datasheet
901Kb / 36P
   1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com