データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRF530 データシート(PDF) 2 Page - First Components International

部品番号 IRF530
部品情報  14.0A 100V N CHANNEL POWER MOSFET
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FCI [First Components International]
ホームページ  http://www.cotra.com.tw/
Logo FCI - First Components International

IRF530 データシート(HTML) 2 Page - First Components International

  IRF530 Datasheet HTML 1Page - First Components International IRF530 Datasheet HTML 2Page - First Components International IRF530 Datasheet HTML 3Page - First Components International IRF530 Datasheet HTML 4Page - First Components International IRF530 Datasheet HTML 5Page - First Components International IRF530 Datasheet HTML 6Page - First Components International  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
14.0A 100V N CHANNEL POWER MOSFET


同様の部品番号 - IRF530

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Motorola, Inc
IRF530 MOTOROLA-IRF530 Datasheet
157Kb / 2P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT-MODE SILICON GATE TMOS POWER FIELD EFFECT TRANSISTOR
logo
ON Semiconductor
IRF530 ONSEMI-IRF530 Datasheet
192Kb / 7P
   N?묬hannel Enhancement?묺ode Silicon Gate
August, 2006 ??Rev. 2
logo
STMicroelectronics
IRF530 STMICROELECTRONICS-IRF530 Datasheet
47Kb / 3P
   N - CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOS TRANSISTOR
June 1988
logo
Vishay Siliconix
IRF530 VISHAY-IRF530 Datasheet
282Kb / 9P
   Power MOSFET
Rev. B, 21-Mar-11
logo
Transys Electronics
IRF530 TRSYS-IRF530 Datasheet
481Kb / 5P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT-MODE SILICON GATE
More results

同様の説明 - IRF530

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TSM35N10 TSC-TSM35N10 Datasheet
356Kb / 6P
   100V N-Channel Power MOSFET
logo
DIYI Electronic Technol...
15N10 DYELEC-15N10 Datasheet
1Mb / 8P
   100V N-Channel Power MOSFET
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TSM85N10 TSC-TSM85N10 Datasheet
68Kb / 4P
   100V N-Channel Power MOSFET
TSM70N10 TSC-TSM70N10 Datasheet
383Kb / 6P
   100V N-Channel Power MOSFET
TSM160N10 TSC-TSM160N10 Datasheet
486Kb / 6P
   100V N-Channel Power MOSFET
logo
Guangdong Youtai Semico...
STD10NF10 UMW-STD10NF10 Datasheet
616Kb / 5P
   100V N-Channel Power MOSFET
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TSM70N10 TSC-TSM70N10_14 Datasheet
489Kb / 8P
   100V N-Channel Power MOSFET
logo
Shenzhen Foster Semicon...
FIR170N10PG FOSTER-FIR170N10PG Datasheet
3Mb / 4P
   100V N-Channel Power Mosfet
logo
Unisonic Technologies
UF540 UTC-UF540 Datasheet
156Kb / 3P
   27A, 100V N-CHANNEL POWER MOSFET
UF3710 UTC-UF3710 Datasheet
239Kb / 6P
   57A, 100V N-CHANNEL POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com