データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FMBT4403 データシート(PDF) 8 Page - Formosa MS

部品番号 FMBT4403
部品情報  SMD PNP Transistor
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FORMOSA [Formosa MS]
ホームページ  http://www.formosams.com
Logo FORMOSA - Formosa MS

FMBT4403 データシート(HTML) 8 Page - Formosa MS

Back Button FMBT4403_17 Datasheet HTML 2Page - Formosa MS FMBT4403_17 Datasheet HTML 3Page - Formosa MS FMBT4403_17 Datasheet HTML 4Page - Formosa MS FMBT4403_17 Datasheet HTML 5Page - Formosa MS FMBT4403_17 Datasheet HTML 6Page - Formosa MS FMBT4403_17 Datasheet HTML 7Page - Formosa MS FMBT4403_17 Datasheet HTML 8Page - Formosa MS FMBT4403_17 Datasheet HTML 9Page - Formosa MS FMBT4403_17 Datasheet HTML 10Page - Formosa MS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
Packing information
Item
Tolerance
SOT-23
Carrier width
Carrier length
Carrier depth
Sprocket hole
13" Reel outside diameter
7" Reel outside diameter
13" Reel inner diameter
7" Reel inner diameter
Feed hole diameter
Sprocket hole position
Punch hole position
Punch hole pitch
Sprocket hole pitch
Embossment center
Reel width
Overall tape thickness
Tape width
P0
P1
E
B
C
d
F
T
W
P
A
D
D
D1
D1
D2
W1
Symbol
0.1
0.1
0.1
min
min
0.5
0.1
0.3
1.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
2.0
2.0
unit:mm
1.50
-
178.00
-
55.00
13.00
1.75
3.50
4.00
4.00
2.00
0.23
8.00
12.0
Page 8
Note:Devices are packed in accor dance with EIA standar RS-481-A and specifications listed above.
3.15
2.77
1.22
P0
P1
E
B
d
F
W
P
A
D
D1
D2
W1
C
T
http://www.formosams.com/
TEL:886-2-22696661
FAX:886-2-22696141
Formosa MS
FMBT4403
Document ID
Issued Date
Revised Date
Revision
Page.
DS-231118
2008/02/10
2010/03/10
B
10
SMD PNP Transistor


同様の部品番号 - FMBT4403_17

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Formosa MS
FMBT4403 FORMOSA-FMBT4403 Datasheet
233Kb / 10P
   600mA Silicon PNP Epitaxial Planar Transistor
logo
First Components Intern...
FMBT4403 FCI-FMBT4403 Datasheet
73Kb / 2P
   PNP Switching Transistor Collector - Emitter Voltage VCEO 40
More results

同様の説明 - FMBT4403_17

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Formosa MS
FMBT3906 FORMOSA-FMBT3906_17 Datasheet
435Kb / 10P
   SMD PNP Transistor
FMBT2907AW FORMOSA-FMBT2907AW Datasheet
71Kb / 9P
   PNP SMD Transistor
FMBT3906W FORMOSA-FMBT3906W Datasheet
135Kb / 10P
   SMD PNP Transistor
logo
TAITRON Components Inco...
MMBTA92 TAITRON-MMBTA92 Datasheet
162Kb / 3P
   SMD High Voltage Transistor (PNP)
BC856A TAITRON-BC856A Datasheet
165Kb / 3P
   SMD General Purpose Transistor (PNP)
MMBT2907A TAITRON-MMBT2907A Datasheet
157Kb / 3P
   SMD General Purpose Transistor (PNP)
MMBT3906 TAITRON-MMBT3906 Datasheet
234Kb / 4P
   SMD General Purpose Transistor (PNP)
logo
Formosa MS
FMBT3946DW FORMOSA-FMBT3946DW Datasheet
1Mb / 14P
   Dual NPN PNP SMD Transistor
logo
TAITRON Components Inco...
MMBTA55 TAITRON-MMBTA55 Datasheet
202Kb / 3P
   SMD General Purpose Transistor (PNP)
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
BC807U JIANGSU-BC807U Datasheet
1Mb / 3P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com